| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
DSPIC30F Datasheet(PDF) 5 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
DSPIC30F Datasheet(HTML) 5 Page - Microchip Technology |
|
5 / 220 page ![]() 2004 Microchip Technology Inc. Preliminary DS70116C-page 3 dsPIC30F5011/5013 Pin Diagrams (Continued) Note: For descriptions of individual pins, see Section 1.0. 20 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 50 49 48 47 46 45 44 41 dsPIC30F5013 17 18 19 1 57 56 55 54 53 52 51 60 59 58 43 42 EMUC2/OC1/RD0 IC4/RD11 IC2/RD9 IC1/RD8 INT4/RA15 IC3/RD10 INT3/RA14 VSS OSC1/CLKI VDD SCL/RG2 U1RX/RF2 U1TX/RF3 EMUC1/SOSCO/T1CK/CN0/RC14 EMUD1/SOSCI/CN1/RC13 T3CK/RC2 T4CK/RC3 T5CK/RC4 SCK2/CN8/RG6 SDI2/CN9/RG7 SDO2/CN10/RG8 MCLR SS2/CN11/RG9 AN4/CN6/RB4 AN3/CN5/RB3 AN2/SS1/LVDIN/CN4/RB2 PGC/EMUC/AN1/CN3/RB1 PGD/EMUD/AN0/CN2/RB0 VSS VDD COFS/RG15 T2CK/RC1 INT2/RA13 INT1/RA12 SDA/RG3 SDI1/RF7 EMUD3/SDO1/RF8 AN5/CN7/RB5 OSC2/CLKO/RC15 EMUC3/SCK1/INT0/RF6 80-Pin TQFP Note: Pinout subject to change. |
|
Enlace URL |
| ¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Enlace a la hoja de datos | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |