Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

FMP2011 Datasheet(PDF) 4 Page - Goodwork Semiconductor Co., Ltd .

No. de pieza FMP2011
Descripción Electrónicos  Plastic-Encapsulate MOSFETS
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  GWSEMI [Goodwork Semiconductor Co., Ltd .]
Página de inicio  http://www.goodwork.com.tw/
Logo GWSEMI - Goodwork Semiconductor Co., Ltd .

FMP2011 Datasheet(HTML) 4 Page - Goodwork Semiconductor Co., Ltd .

  FMP2011 Datasheet HTML 1Page - Goodwork Semiconductor Co., Ltd . FMP2011 Datasheet HTML 2Page - Goodwork Semiconductor Co., Ltd . FMP2011 Datasheet HTML 3Page - Goodwork Semiconductor Co., Ltd . FMP2011 Datasheet HTML 4Page - Goodwork Semiconductor Co., Ltd . FMP2011 Datasheet HTML 5Page - Goodwork Semiconductor Co., Ltd .  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
1E-6
1E-5
1E-4
1E-3
0.01
0.1
1
10
100
1000
1E-4
1E-3
0.01
0.1
1
10
Maximum Forward Biased Safe Operating Area
In descending order
D=0.5, 0.2, 0.1, 0.05, 0.02, 0.01, Single Pulse
SQUARE WAVE PULSE DURATION, tp (sec)
Normalized Traisient Thermal Impendance
0.1
100
0.1
1
10
100
10s
100ms
10ms
1s
1ms
D=T
ON/T
R
θJA=31
℃
/W
T
J,PK=TA+PDM×Zthja×RθJA
100us
DC
BVdss
IDM
RDSon
Limited
R
θJA=31
℃
/W
T
A=25
℃
Single pulse
1
10
DRAIN TO SOURCE VOLTAGE
-V
DS
(V)
Typical Characteristics
FMP2011
P-Channel Power MOSFET



Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com