| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
STM32U375VG Datasheet(PDF) 67 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32U375VG Datasheet(HTML) 67 Page - STMicroelectronics |
|
67 / 222 page ![]() Pin Number Alternate functions Additional functions 7 H8 7 E1 J9 G7 14 F1 4 7 7 E1 14 H2 NRST (NRST) I/O RST - - - - - 8 E2 G7 - 15 F2 - - 8 E3 15 H1 PC0 I/O FT_fha - LPTIM1_IN1, OCTOSPI1_IO7, I2C3_SCL(boot), SPI2_RDY, I3C2_SCL, LPUART1_RX, SDMMC1_D5, LPTIM2_IN1, EVENTOUT ADC1_IN1 - - 9 E3 H6 - 16 G1 - - 9 E2 16 J2 PC1 I/O FT_fha - TRACED0, LPTIM1_CH1, SPI2_MOSI, I2C3_SDA(boot), I3C1_SDA, I3C2_SDA, LPUART1_TX, OCTOSPI1_IO4, SAI1_SD_A, EVENTOUT ADC1_IN2 - - 10 E4 K8 - 17 G2 - - 10 F2 17 J3 PC2 I/O FT_ha - LPTIM1_IN2, SPI2_MISO, OCTOSPI1_IO5, EVENTOUT ADC2_IN1 - - 11 F2 L9 - 18 H3 - - 11 G1 18 K2 PC3 I/O FT_ha - LPTIM1_ETR, LPTIM3_CH1, SAI1_D1, SPI2_MOSI, OCTOSPI1_IO6, SAI1_SD_A, LPTIM2_ETR, EVENTOUT ADC2_IN2 8 J7 12 F1 M8 K8 19 H2 - 8 12 F1 19 J1 VSSA S - - - - - - - - - - - - - - - - 20 K1 VREF- S - - - - - - - - - - 20 H1 - - - - 21 L1 VREF+ S - - - VREFBUF_OUT 9 K8 13 G1 N9 L9 21 J1 5 9 13 H1 22 M1 VDDA S - - - - 10 H6 14 E5 J7 J7 22 J3 6 10 14 G2 23 L2 PA0 I/O FT_at - TIM2_CH1, SPI3_RDY, UART4_TX, AUDIOCLK, TIM2_ETR, EVENTOUT OPAMP1_VINP, ADC1_IN3, WKUP1, TAMP_IN2 11 G5 15 F3 L7 L7 23 J2 7 11 15 H2 24 M2 PA1 I/O FT_fhat - LPTIM1_CH2, TIM2_CH2, I2C2_SMBA, I2C1_SMBA, SPI1_SCK, I3C1_SDA(boot), UART4_RX, OCTOSPI1_DQS, TIM15_CH1N, EVENTOUT OPAMP1_VINM, ADC1_IN4, WKUP3, TAMP_IN5 12 H4 16 G2 K6 M8 24 K1 8 12 16 F3 25 K3 PA2 I/O FT_ha - TIM2_CH3, SPI1_RDY, LPUART1_TX, OCTOSPI1_NCS, TIM15_CH1, EVENTOUT COMP1_INP3, ADC1_IN5, WKUP4/LSCO |