| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
STM32U375VG Datasheet(PDF) 68 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32U375VG Datasheet(HTML) 68 Page - STMicroelectronics |
|
68 / 222 page ![]() Pin Number Alternate functions Additional functions 13 M8 17 H2 N7 N9 25 K2 9 13 17 G3 26 L3 PA3 I/O TT_ha - TIM2_CH4, SAI1_CK1, LPUART1_RX, OCTOSPI1_CLK, SAI1_MCLK_A, TIM15_CH2, EVENTOUT OPAMP1_VOUT, COMP1_INP4, ADC1_IN6, WKUP5 - L7 18 - P8 P8 26 K3 - - 18 C2 27 E3 VSS S - - - - - N7 19 H1 R9 R9 27 C3 - - 19 E6 28 G11 VDD S - - - - 14 K6 20 F4 P6 N7 28 L1 10 14 20 H3 29 M3 PA4 I/O TT_ha - OCTOSPI1_NCS, SPI1_NSS(boot(4)), SPI3_NSS, SAI1_FS_B, LPTIM2_CH1, EVENTOUT ADC1_IN7, ADC2_IN3, DAC1_OUT1, WKUP2 15 J5 21 G3 M6 K6 29 L2 11 15 21 F4 30 K4 PA5 I/O TT_a - PWR_CSLEEP, TIM2_CH1, TIM2_ETR, SPI1_SCK(boot(4)), USART3_RX, LPTIM2_ETR, EVENTOUT ADC1_IN8, ADC2_IN4, DAC1_OUT2, WKUP6 16 M6 22 F5 J5 R7 30 M1 12 16 22 G4 31 L4 PA6 I/O FT_fha - TIM1_BKIN, TIM3_CH1, I3C2_SDA, I2C2_SDA, SPI1_MISO(boot(4)), I3C1_SDA, USART3_CTS/ USART3_NSS, LPUART1_CTS, OCTOSPI1_IO3, TIM16_CH1, EVENTOUT OPAMP2_VINP, ADC1_IN9, ADC2_IN5, WKUP7 17 J3 23 H3 R7 M6 31 M2 13 17 23 H4 32 M4 PA7 I/O FT_fha - PWR_CSTOP, TIM1_CH1N, TIM3_CH2, I2C3_SCL, SPI1_MOSI(boot(4)), I3C1_SCL, USART3_TX, OCTOSPI1_IO2, LPTIM2_CH2, TIM17_CH1, EVENTOUT OPAMP2_VINM, ADC1_IN10, ADC2_IN6, WKUP8 - - - - - - - - - - 24 H5 33 K5 PC4 I/O FT_ha - USART3_TX, OCTOSPI1_IO7, EVENTOUT COMP1_INM2, ADC1_IN11, ADC2_IN7 - - - - - - - - - - 25 H6 34 L5 PC5 I/O FT_at - TIM1_CH4N, SAI1_D3, USART3_RX, EVENTOUT COMP1_INP1, ADC1_IN12, ADC2_IN8, WKUP5, TAMP_IN4 |