| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
STA382BWSTR Datasheet(PDF) 8 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STA382BWSTR Datasheet(HTML) 8 Page - STMicroelectronics |
|
8 / 172 page ![]() Contents STA382BWS 8/172 Doc ID 022784 Rev 1 7.10 Tone control register (addr 0x11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 7.10.1 Tone control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 7.11 Dynamic control registers (addr 0x12 - 0x15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 7.11.1 Limiter 1 attack/release rate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 7.11.2 Limiter 1 attack/release threshold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 7.11.3 Limiter 2 attack/release rate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 7.11.4 Limiter 2 attack/release threshold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 7.11.5 Limiter 1 extended attack threshold (addr 0x32) . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 7.11.6 Limiter 1 extended release threshold (addr 0x33) . . . . . . . . . . . . . . . . 134 7.11.7 Limiter 2 extended attack threshold (addr 0x34 . . . . . . . . . . . . . . . . . ) 135 7.11.8 Limiter 2 extended release threshold (addr 0x35) . . . . . . . . . . . . . . . . 135 7.12 User-defined coefficient control registers (addr 0x16 - 0x26) . . . . . . . . . 135 7.12.1 Coefficient address register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 7.12.2 Coefficient b1 data register bits 23:16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 7.12.3 Coefficient b1 data register bits 15:8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 7.12.4 Coefficient b1 data register bits 7:0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 7.12.5 Coefficient b2 data register bits 23:16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 7.12.6 Coefficient b2 data register bits 15:8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 7.12.7 Coefficient b2 data register bits 7:0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 7.12.8 Coefficient a1 data register bits 23:16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 7.12.9 Coefficient a1 data register bits 15:8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 7.12.10 Coefficient a1 data register bits 7:0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 7.12.11 Coefficient a2 data register bits 23:16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 7.12.12 Coefficient a2 data register bits 15:8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 7.12.13 Coefficient a2 data register bits 7:0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 7.12.14 Coefficient b0 data register bits 23:16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 7.12.15 Coefficient b0 data register bits 15:8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 7.12.16 Coefficient b0 data register bits 7:0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 7.12.17 Coefficient write/read control register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 7.12.18 User-defined EQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 7.12.19 Pre-scale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 7.12.20 Post-scale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 7.13 Fault-detect recovery constant registers (addr 0x2B - 0x2C) . . . . . . . . . 142 7.14 Device status register (addr 0x2D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 7.15 EQ coefficients configuration register (addr 0x31) . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 7.16 Extended configuration register (addr 0x36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Obsolete Product(s) - Obsolete Product(s) |
|
Enlace URL |
| ¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Enlace a la hoja de datos | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |