| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
STM32L433VCU6P Datasheet(PDF) 7 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L433VCU6P Datasheet(HTML) 7 Page - STMicroelectronics |
|
7 / 227 page ![]() DS11449 Rev 7 7/227 STM32L433xx List of tables 9 List of tables Table 1. Device summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Table 2. STM32L433xx family device features and peripheral counts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Table 3. Access status versus readout protection level and execution modes. . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Table 4. STM32L433xx modes overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Table 5. Functionalities depending on the working mode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Table 6. STM32L433xx peripherals interconnect matrix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Table 7. DMA implementation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Table 8. Temperature sensor calibration values. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Table 9. Internal voltage reference calibration values . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Table 10. Timer feature comparison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Table 11. I2C implementation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Table 12. STM32L433xx USART/LPUART features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Table 13. SAI implementation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Table 14. Legend/abbreviations used in the pinout table . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Table 15. STM32L433xx pin definitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Table 16. Alternate function AF0 to AF7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Table 17. Alternate function AF8 to AF15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Table 18. STM32L433xx memory map and peripheral register boundary addresses . . . . . . . . . . . . 87 Table 19. Voltage characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Table 20. Current characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Table 21. Thermal characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Table 22. General operating conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Table 23. Operating conditions at power-up / power-down . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Table 24. Embedded reset and power control block characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Table 25. Embedded internal voltage reference. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Table 26. Current consumption in Run and Low-power run modes, code with data processing running from flash, ART enable (Cache ON Prefetch OFF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Table 27. Current consumption in Run modes, code with data processing running from flash, ART enable (Cache ON Prefetch OFF) and power supplied by external SMPS (VDD12 = 1.10 V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Table 28. Current consumption in Run and Low-power run modes, code with data processing running from flash, ART disable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Table 29. Current consumption in Run modes, code with data processing running from flash, ART disable and power supplied by external SMPS (VDD12 = 1.10 V). . . . . . . . . . . . . . 105 Table 30. Current consumption in Run and Low-power run modes, code with data processing running from SRAM1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Table 31. Current consumption in Run, code with data processing running from SRAM1 and power supplied by external SMPS (VDD12 = 1.10 V) . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Table 32. Typical current consumption in Run and Low-power run modes, with different codes running from flash, ART enable (Cache ON Prefetch OFF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Table 33. Typical current consumption in Run, with different codes running from flash, ART enable (Cache ON Prefetch OFF) and power supplied by external SMPS (VDD12 = 1.10 V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Table 34. Typical current consumption in Run, with different codes running from flash, ART enable (Cache ON Prefetch OFF) and power supplied by external SMPS (VDD12 = 1.05 V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Table 35. Typical current consumption in Run and Low-power run modes, with different codes running from flash, ART disable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 |
|
Enlace URL |
| ¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Enlace a la hoja de datos | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |