| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
STM32L433VCU6P Datasheet(PDF) 2 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L433VCU6P Datasheet(HTML) 2 Page - STMicroelectronics |
|
2 / 227 page ![]() STM32L433xx 2/227 DS11449 Rev 7 –3x I2C FM+(1 Mbit/s), SMBus/PMBus – 4x USARTs (ISO 7816, LIN, IrDA, modem) – 1x LPUART (Stop 2 wake-up) – 3x SPIs (and 1x Quad SPI) – CAN (2.0B Active) and SDMMC interface – SWPMI single wire protocol master I/F – IRTIM (Infrared interface) • 14-channel DMA controller • True random number generator • CRC calculation unit, 96-bit unique ID • Development support: serial wire debug (SWD), JTAG, Embedded Trace Macrocell™ • All packages are ECOPACK2 compliant Table 1. Device summary Reference Part numbers STM32L433xx STM32L433CC, STM32L433RC, STM32L433VC, STM32L433CB, STM32L433RB |
|
Enlace URL |
| ¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Enlace a la hoja de datos | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |