Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

CC6207TO Datasheet(PDF) 5 Page - CrossChip Microsystems Inc.

No. de pieza CC6207TO
Descripción Electrónicos  Omnipolar low-power Hall effect switch
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  CROSSCHIP [CrossChip Microsystems Inc.]
Página de inicio  https://www.crosschipmicro.com/
Logo CROSSCHIP - CrossChip Microsystems Inc.

CC6207TO Datasheet(HTML) 5 Page - CrossChip Microsystems Inc.

  CC6207TO Datasheet HTML 1Page - CrossChip Microsystems Inc. CC6207TO Datasheet HTML 2Page - CrossChip Microsystems Inc. CC6207TO Datasheet HTML 3Page - CrossChip Microsystems Inc. CC6207TO Datasheet HTML 4Page - CrossChip Microsystems Inc. CC6207TO Datasheet HTML 5Page - CrossChip Microsystems Inc. CC6207TO Datasheet HTML 6Page - CrossChip Microsystems Inc. CC6207TO Datasheet HTML 7Page - CrossChip Microsystems Inc. CC6207TO Datasheet HTML 8Page - CrossChip Microsystems Inc. CC6207TO Datasheet HTML 9Page - CrossChip Microsystems Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 13 page
background image
5
crossMAG series
DS-CC6207-SC-rev1.4
Copy Right Reserved by CrossChip Microsystems Inc. 2019
http://www.crosschipmicro.com
封装信息
(1)TO-92S 封装
θ2
c
A
L
e
b
L1
D
E
E1
b1
θ1
θ3
θ4
Hall 感应点位置
1.44
2.01
符号
毫米
最小值
典型值
最大值
A
2.90
3.00
3.10
b
0.35
0.39
0.56
b1
-
0.44
-
c
0.36
0.38
0.51
D
3.9
4.0
4.1
e
1.27BSC
E
1.42
1.52
1.62
E1
-
0.75
-
L
13.5
14.5
15.5
L1
-
1.6
-
θ1
-
6°
-
θ2
-
3°
-
θ3
-
45°
-
θ4
-
3°
-
注意: 所有单位均为毫米。
打标信息:
第一行: CC6207 —产品名称
第二行: XXYYWW
XX
– 代码
YY
– 封装年份的后两位数
WW
– 封装时的星期数



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com