Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

CC6207TO Datasheet(PDF) 13 Page - CrossChip Microsystems Inc.

No. de pieza CC6207TO
Descripción Electrónicos  Omnipolar low-power Hall effect switch
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  CROSSCHIP [CrossChip Microsystems Inc.]
Página de inicio  https://www.crosschipmicro.com/
Logo CROSSCHIP - CrossChip Microsystems Inc.

CC6207TO Datasheet(HTML) 13 Page - CrossChip Microsystems Inc.

Back Button CC6207TO Datasheet HTML 5Page - CrossChip Microsystems Inc. CC6207TO Datasheet HTML 6Page - CrossChip Microsystems Inc. CC6207TO Datasheet HTML 7Page - CrossChip Microsystems Inc. CC6207TO Datasheet HTML 8Page - CrossChip Microsystems Inc. CC6207TO Datasheet HTML 9Page - CrossChip Microsystems Inc. CC6207TO Datasheet HTML 10Page - CrossChip Microsystems Inc. CC6207TO Datasheet HTML 11Page - CrossChip Microsystems Inc. CC6207TO Datasheet HTML 12Page - CrossChip Microsystems Inc. CC6207TO Datasheet HTML 13Page - CrossChip Microsystems Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 13 page
background image
13
crossMAG series
DS-CC6207-SC-rev1.4
Copy Right Reserved by CrossChip Microsystems Inc. 2019
http://www.crosschipmicro.com
DFN4L 焊接条件
1、回流焊温度曲线
2、回流焊温度设定
峰值温度
245~252°C
最低焊接温度
240°C
最大升温速率
3°C/秒
最大降温速率
-4°C/秒
150°C 升温时间
135 秒
150~200°C 升温时间
75 秒
25~200°C 升温时间
210 秒
200~217°C 升温时间
15 秒
温度高于 217°C 时间
70 秒
217~255°C 总时间
35~40 秒
温度高于 255°C 总时间
0



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com