Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

DIO7291 Datasheet(PDF) 6 Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD

No. de pieza DIO7291
Descripción Electrónicos  Ultra-Small, Low-Input Voltage, Low RON Load Switch
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  DIOO [DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD]
Página de inicio  https://www.dioo.com/#/
Logo DIOO - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD

DIO7291 Datasheet(HTML) 6 Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD

Back Button DIO7291 Datasheet HTML 2Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO7291 Datasheet HTML 3Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO7291 Datasheet HTML 4Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO7291 Datasheet HTML 5Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO7291 Datasheet HTML 6Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO7291 Datasheet HTML 7Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO7291 Datasheet HTML 8Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO7291 Datasheet HTML 9Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO7291 Datasheet HTML 10Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 14 page
background image
DIO7291
www.dioo.com
© 2025 Dioo Microcircuits Co., Ltd. Jiangsu
DIO7291• Rev.1.3
CL = 1 μF
288
CL = 3.3 μF
296
tf
VOUT fall time
RL = 100 Ω
CL = 0.1 μF
23
μs
CL = 1 μF
126
CL = 3.3 μF
800
VIN = 2.5 V
tON
Turn on time
RL = 100 Ω
CL = 0.1 μF
376
μs
CL = 1 μF
396
CL = 3.3 μF
400
tOFF
Turn off time
RL = 100 Ω
CL = 0.1 μF
7
μs
CL = 1 μF
32
CL = 3.3 μF
228
tr
VOUT rise time
RL = 100 Ω
CL = 0.1 μF
288
μs
CL = 1 μF
288
CL = 3.3 μF
288
tf
VOUT fall time
RL = 100 Ω
CL = 0.1 μF
23
μs
CL = 1 μF
128
CL = 3.3 μF
790
VIN = 3.0 V
tON
Turn on time
RL = 100 Ω
CL = 0.1 μF
228
μs
CL = 1 μF
248
CL = 3.3 μF
252
tOFF
Turn off time
RL = 100 Ω
CL = 0.1 μF
7
μs
CL = 1 μF
32
CL = 3.3 μF
224
tr
VOUT rise time
RL = 100 Ω
CL = 0.1 μF
220
μs
CL = 1 μF
226
CL = 3.3 μF
228
tf
VOUT fall time
RL = 100 Ω
CL = 0.1 μF
23
μs
CL = 1 μF
136
CL = 3.3 μF
815
VIN = 3.6 V
tON
Turn on time
RL = 100 Ω
CL = 0.1 μF
202
μs
CL = 1 μF
215
CL = 3.3 μF
220
tOFF
Turn off time
RL = 100 Ω
CL = 0.1 μF
8
μs



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com