Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

DIO7299 Datasheet(PDF) 4 Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD

No. de pieza DIO7299
Descripción Electrónicos  Ultra-Small, Low-Input Voltage, Low RON Load Switch
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  DIOO [DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD]
Página de inicio  https://www.dioo.com/#/
Logo DIOO - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD

DIO7299 Datasheet(HTML) 4 Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD

  DIO7299 Datasheet HTML 1Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO7299 Datasheet HTML 2Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO7299 Datasheet HTML 3Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO7299 Datasheet HTML 4Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO7299 Datasheet HTML 5Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO7299 Datasheet HTML 6Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO7299 Datasheet HTML 7Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO7299 Datasheet HTML 8Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO7299 Datasheet HTML 9Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 15 page
background image
DIO7299
www.dioo.com
© 2024 DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD
DIO7299• Rev.1.5
Electrical Characteristics
VIN = 1.2 V to 5.5 V, TA = -40°C to 85°C, unless otherwise specified.
Symbol
Parameter
Conditions
TA
Min
Typ
Max
Unit
IIN
Quiescent current
IOUT = 0,
VIN = VON
VIN = 1.2 V
25°C
31
nA
Full
43
VIN = 1.8 V
25°C
67
Full
85
VIN = 3.6 V
25°C
176
Full
212
VIN = 4.2 V
25°C
210
Full
255
VIN = 5.0 V
25°C
260
Full
314
IIN(OFF)
OFF-state supply current
VON = GND,
OUT = Open
VIN = 1.2 V
25°C
18
nA
Full
216
VIN = 1.8 V
25°C
36
Full
306
VIN = 3.6 V
25°C
92
Full
700
VIN = 4.2 V
25°C
110
Full
800
VIN = 5.0 V
25°C
145
Full
1000
IIN(LEAKAGE)
OFF-state switch current
VON = GND,
VOUT = 0
VIN = 1.2 V
25°C
18
nA
Full
211
VIN = 1.8 V
25°C
35
Full
306
VIN = 3.6 V
25°C
92
Full
700
VIN = 4.2 V
25°C
110
Full
800
VIN = 5.0 V
25°C
145
Full
1000



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com