Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

DIO7299 Datasheet(PDF) 5 Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD

No. de pieza DIO7299
Descripción Electrónicos  Ultra-Small, Low-Input Voltage, Low RON Load Switch
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  DIOO [DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD]
Página de inicio  https://www.dioo.com/#/
Logo DIOO - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD

DIO7299 Datasheet(HTML) 5 Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD

  DIO7299 Datasheet HTML 1Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO7299 Datasheet HTML 2Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO7299 Datasheet HTML 3Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO7299 Datasheet HTML 4Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO7299 Datasheet HTML 5Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO7299 Datasheet HTML 6Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO7299 Datasheet HTML 7Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO7299 Datasheet HTML 8Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO7299 Datasheet HTML 9Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 15 page
background image
DIO7299
www.dioo.com
© 2024 DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD
DIO7299• Rev.1.5
RON
ON-state resistance
IOUT = -200 mA
VIN = 5.0 V
25°C
36
mΩ
Full
48
VIN = 4.2 V
25°C
38
Full
51
VIN = 3.6 V
25°C
39
Full
55
VIN = 2.5 V
25°C
46
Full
65
VIN = 1.8 V
25°C
58
Full
78
VIN = 1.2 V
25°C
150
Full
220
RPD
Output pull down
resistance
VIN = 3.3 V, VON = 0,
IOUT = 30 mA
25°C
95
120
Ω
ION
ON input leakage current
VON = 1.2 V to 5.5 V or GND
Full
48
nA
Note:
(1) Specifications subject to change without notice.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com