Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

VNQ690SP13TR Datasheet(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

No. de pieza VNQ690SP13TR
Descripción Electrónicos  Quad channel high side solid state relay
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Página de inicio  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

VNQ690SP13TR Datasheet(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  VNQ690SP13TR Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics VNQ690SP13TR Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics VNQ690SP13TR Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics VNQ690SP13TR Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics VNQ690SP13TR Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics VNQ690SP13TR Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics VNQ690SP13TR Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics VNQ690SP13TR Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics VNQ690SP13TR Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 26 page
background image
Contents
VNQ690SP
2/26
Contents
1
Block diagram and pin description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2
Electrical specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.1
Absolute maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.2
Thermal data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.3
Electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.4
Electrical characteristics curves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3
Application information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3.1
GND protection network against reverse battery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3.1.1
Solution 1: a resistor in the ground line (RGND only) . . . . . . . . . . . . . . 16
3.1.2
Solution 2: a diode (DGND) in the ground line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3.2
Load dump protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3.3
MCU I/O protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3.4
Maximum demagnetization energy (VCC = 13.5V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
4
Package and PCB thermal data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
4.1
PowerSO-10 thermal data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
5
Package and packing information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
5.1
ECOPACK® packages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
5.2
PowerSO-10 mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
5.3
PowerSO-10 packing information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
6
Revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com