| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
AS3677 Datasheet(PDF) 5 Page - ams AG |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AS3677 Datasheet(HTML) 5 Page - ams AG |
|
5 / 68 page ![]() www.austriamicrosystems.com/AS3677 1v3-1 4 - 67 AS3677 Datasheet - P i n o u t D1 GPIO3 General Purpose Input Output 3 D2 CLK Digital input - Clock input for serial interface. D3 DLS2 Digital Luminance Scaling PWM input2 (or General Input) D4 RGB3 Analog current sink input D5 CURR1 Analog current sink input E1 GPIO2 General Purpose Input Output 2 E2 DATA Digital input/output - Serial interface data E3 DLS1 Digital Luminance Scaling PWM input1 (or General Input) E4 CURR6 Analog current sink input E5 CURR2 Analog current sink input Table 1. Pin Description Pin Number Pin Name Description |
|
Enlace URL |
| ¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Enlace a la hoja de datos | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |