| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
STA311B Datasheet(PDF) 85 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STA311B Datasheet(HTML) 85 Page - STMicroelectronics |
|
85 / 102 page ![]() DocID024340 Rev 1 85/102 STA311B Configuration registers (0x77; 0x78; 0x79) 102 9.5.4 Recombination control register 5, 6 and 7 (0x62; 0x63; 0x64) D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 LP1en CH1NCA[5:0] 01 100 00 0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 LP2en CH2NCA[5:0] 01 100 00 0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 LP3en CH3NCA[5:0] 01 100 00 0 Bit RW RST Name Description 7RW 6RW LPxen '1': Low-pass filter of mike x is enabled '0': Low-pass filter of mike x is not enabled 5RW CHxNCA[5:0] see Table 20 4RW 3RW 2RW 1RW 0RW |
|
Enlace URL |
| ¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Enlace a la hoja de datos | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |