| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
STA311B Datasheet(PDF) 87 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STA311B Datasheet(HTML) 87 Page - STMicroelectronics |
|
87 / 102 page ![]() DocID024340 Rev 1 87/102 STA311B Configuration registers (0x77; 0x78; 0x79) 102 9.5.5 Recombination control register 8, 9 and 10 (0x65; 0x66; 0x67) D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 CH1TH_N[5:0] 00 110 01 1 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 CH2TH_N[5:0] 00 110 01 1 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 CH3TH_N[5:0] 00 110 01 1 Bit RW RST Name Description 7RW Reserved 6RW 5RW CHxTH_N[5:0] see Table 21 4RW 3RW 2RW 1RW 0RW |
|
Enlace URL |
| ¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Enlace a la hoja de datos | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |