| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
STA339BWS Datasheet(PDF) 3 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STA339BWS Datasheet(HTML) 3 Page - STMicroelectronics |
|
3 / 79 page ![]() DocID015276 Rev 8 3/79 STA339BWS Contents 79 6.4.2 Current address multi-byte read . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 6.4.3 Random address byte read . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 6.4.4 Random address multi-byte read . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 7 Register description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 7.1 Configuration registers (addr 0x00 to 0x05) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 7.1.1 Configuration register A (addr 0x00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 7.1.2 Configuration register B (addr 0x01) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 7.1.3 Configuration register C (addr 0x02) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 7.1.4 Configuration register D (addr 0x03) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 7.1.5 Configuration register E (addr 0x04) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 7.1.6 Configuration register F (addr 0x05) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 7.2 Volume control registers (addr 0x06 - 0x0A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 7.2.1 Mute/line output configuration register (addr 0x06) . . . . . . . . . . . . . . . . 45 7.2.2 Master volume register (addr 0x07) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 7.2.3 Channel 1 volume (addr 0x08) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 7.2.4 Channel 2 volume (addr 0x09) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 7.2.5 Channel 3 / line output volume (addr 0x0A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 7.3 Audio preset registers (addr 0x0B and 0x0C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 7.3.1 Audio preset register 1 (addr 0x0B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 7.3.2 Audio preset register 2 (addr 0x0C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 7.4 Channel configuration registers (addr 0x0E - 0x10) . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 7.5 Tone control register (addr 0x11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 7.6 Dynamic control registers (addr 0x12 - 0x15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 7.6.1 Limiter 1 attack/release rate (addr 0x12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 7.6.2 Limiter 1 attack/release threshold (addr 0x13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 7.6.3 Limiter 2 attack/release rate (addr 0x14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 7.6.4 Limiter 2 attack/release threshold (addr 0x15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 7.6.5 Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 7.6.6 Limiter 1 extended attack threshold (addr 0x32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 7.6.7 Limiter 1 extended release threshold (addr 0x33) . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 7.6.8 Limiter 2 extended attack threshold (addr 0x34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 7.6.9 Limiter 2 extended release threshold (addr 0x35) . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 7.7 User-defined coefficient control registers (addr 0x16 - 0x26) . . . . . . . . . . 57 7.7.1 Coefficient address register (addr 0x16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 7.7.2 Coefficient b1 data register bits (addr 0x17 - 0x19) . . . . . . . . . . . . . . . . 57 |
|
Enlace URL |
| ¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Enlace a la hoja de datos | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |