Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

SS8050 Datasheet(PDF) 4 Page - First Silicon Co., Ltd

No. de pieza SS8050
Descripción Electrónicos  Plastic-Encapsulate Transistors
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  FS [First Silicon Co., Ltd]
Página de inicio  http://www.firstsilicon.co.kr/
Logo FS - First Silicon Co., Ltd

SS8050 Datasheet(HTML) 4 Page - First Silicon Co., Ltd

  SS8050 Datasheet HTML 1Page - First Silicon Co., Ltd SS8050 Datasheet HTML 2Page - First Silicon Co., Ltd SS8050 Datasheet HTML 3Page - First Silicon Co., Ltd SS8050 Datasheet HTML 4Page - First Silicon Co., Ltd SS8050 Datasheet HTML 5Page - First Silicon Co., Ltd SS8050 Datasheet HTML 6Page - First Silicon Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
1
1
1
0
00
1
10
100
1000
300
30
3
30
3
I
C
f
T
——
COLLECTOR CURRENT I
C
(mA)
V
CE=10V
T
a=25
0
25
50
75
100
125
150
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
P
C
—— T
a
AMBIENT TEMPERATURE T
a
( )
Typical Characteristics(Con.)
2020. 05. 15
4/6
Revision No : 0
SS8050



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com