| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
STM32L4R5VG Datasheet(PDF) 93 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L4R5VG Datasheet(HTML) 93 Page - STMicroelectronics |
|
93 / 307 page ![]() - ----- NC M10 --- -- M10 PH11 I/O FT - TIM5_CH2, OCTOSPIM_P2_IO6, DCMI_D2, EVENTOUT - - ----- C2 C2 --- -- C2 VSS S - - - - - L11 - 70 - - M10 ---- M3 -- VDD12 S - - - - 49 F12 F12 71 71 M3 A7 A7 46 67 M12 M4 M3 A7 VSS S - - - - 50 G12 G12 72 72 M1 N11 N11 47 68 L11 M1 M1 N11 VDD S - - - - 51 L12 L12 73 73 J4 N12 N12 48 69 L10 J4 J4 N12 PB12 I/O FT - TIM1_BKIN, I2C2_SMBA, SPI2_NSS, DFSDM1_DATIN1, USART3_CK, LPUART1_RTS_DE, TSC_G1_IO1, SAI2_FS_A, TIM15_BKIN, EVENTOUT - Table 15. STM32L4Rxxx pin definitions (continued) Pin number STM32L4R5xxx, STM32L4R7xxx STM32L4R9xxx |