| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
STM32L4R5VG Datasheet(PDF) 4 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L4R5VG Datasheet(HTML) 4 Page - STMicroelectronics |
|
4 / 307 page ![]() Contents STM32L4R5xx, STM32L4R7xx and STM32L4R9xx 4/307 DS12023 Rev 5 3.19.1 Temperature sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 3.19.2 Internal voltage reference (VREFINT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 3.19.3 VBAT battery voltage monitoring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 3.20 Digital to analog converter (DAC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 3.21 Voltage reference buffer (VREFBUF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 3.22 Comparators (COMP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 3.23 Operational amplifier (OPAMP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 3.24 Touch sensing controller (TSC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 3.25 LCD-TFT controller (LTDC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 3.26 DSI Host (DSIHOST) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 3.27 Digital filter for sigma-delta modulators (DFSDM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 3.28 Random number generator (RNG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 3.29 Digital camera interface (DCMI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 3.30 Timers and watchdogs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 3.30.1 Advanced-control timer (TIM1, TIM8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 3.30.2 General-purpose timers (TIM2, TIM3, TIM4, TIM5, TIM15, TIM16, TIM17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 3.30.3 Basic timers (TIM6 and TIM7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 3.30.4 Low-power timer (LPTIM1 and LPTIM2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 3.30.5 Independent watchdog (IWDG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 3.30.6 System window watchdog (WWDG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 3.30.7 SysTick timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 3.31 Real-time clock (RTC) and backup registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 3.32 Inter-integrated circuit interface (I2C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 3.33 Universal synchronous/asynchronous receiver transmitter (USART) . . . 58 3.34 Low-power universal asynchronous receiver transmitter (LPUART) . . . . 59 3.35 Serial peripheral interface (SPI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 3.36 Serial audio interfaces (SAI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 3.37 Controller area network (CAN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 3.38 Secure digital input/output and MultiMediaCards Interface (SDMMC) . . . 61 3.39 Universal serial bus on-the-go full-speed (OTG_FS) . . . . . . . . . . . . . . . . 62 3.40 Clock recovery system (CRS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 3.41 Flexible static memory controller (FSMC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 3.42 OctoSPI interface (OctoSPI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 |