| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
STM32L4R5VG Datasheet(PDF) 134 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L4R5VG Datasheet(HTML) 134 Page - STMicroelectronics |
|
134 / 307 page ![]() Port I PI0 - - DCMI_D13 - - - - EVENTOUT PI1 - - DCMI_D8 - - - - EVENTOUT PI2 - - DCMI_D9 - - - - EVENTOUT PI3 - - DCMI_D10 - - - - EVENTOUT PI4 - - DCMI_D5 - - - - EVENTOUT PI5 - - DCMI_VSYNC - - - - EVENTOUT PI6 - - DCMI_D6 - - - - EVENTOUT PI7 - - DCMI_D7 - - - - EVENTOUT PI8 - - DCMI_D12 - - - - EVENTOUT PI9 - CAN1_RX - - - - - EVENTOUT PI10 - - - - - - - EVENTOUT PI11 - - - - - - - EVENTOUT 1. Refer to Table 16 for AF0 to AF7. Table 17. Alternate function AF8 to AF15(1) (continued) Port AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 UART4/5/ LPUART1/ CAN2 CAN1/TSC OTG_FS/DCMI/ OCTOSPI_P1/P2 LCD SDMMC/ COMP1/2/ FMC SAI1/2 TIM2/15/16/17/ LPTIM2 EVENOUT |