| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
STM32L4R5VGJ3STR Datasheet(PDF) 108 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L4R5VGJ3STR Datasheet(HTML) 108 Page - STMicroelectronics |
|
108 / 307 page ![]() 82 B9 B9 115 115 C5 C8 C8 84 117 B8 C5 C5 C8 PD1 I/O FT - SPI2_SCK, DFSDM1_CKIN7, CAN1_TX, LCD_B5, FMC_D3, EVENTOUT - 83 C8 C8 116 116 B5 D8 D8 85 118 D8 B5 B5 D8 PD2 I/O FT - TRACED2, TIM3_ETR, USART3_RTS_DE, UART5_RX, TSC_SYNC, DCMI_D11, SDMMC1_CMD, EVENTOUT - 84 B8 B8 117 117 D6 E8 E8 86 119 A8 D6 D6 E8 PD3 I/O FT - SPI2_SCK, DCMI_D5, SPI2_MISO, DFSDM1_DATIN0, USART2_CTS_NSS, OCTOSPIM_P2_NCS, LCD_CLK, FMC_CLK, EVENTOUT - 85 B7 B7 118 118 C6 C7 C7 87 120 C7 C6 C6 C7 PD4 I/O FT - SPI2_MOSI, DFSDM1_CKIN0, USART2_RTS_DE, OCTOSPIM_P1_IO4, FMC_NOE, EVENTOUT - Table 15. STM32L4Rxxx pin definitions (continued) Pin number STM32L4R5xxx, STM32L4R7xxx STM32L4R9xxx |