| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
STM32L4R5VGJ3STR Datasheet(PDF) 129 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L4R5VGJ3STR Datasheet(HTML) 129 Page - STMicroelectronics |
|
129 / 307 page ![]() Port D PD0 - CAN1_RX - LCD_B4 FMC_D2 - - EVENTOUT PD1 - CAN1_TX - LCD_B5 FMC_D3 - - EVENTOUT PD2 UART5_RX TSC_SYNC DCMI_D11 - SDMMC1_CM D - - EVENTOUT PD3 - - OCTOSPIM_P2_NCS LCD_CLK FMC_CLK - - EVENTOUT PD4 - - OCTOSPIM_P1_IO4 - FMC_NOE - - EVENTOUT PD5 - - OCTOSPIM_P1_IO5 - FMC_NWE - - EVENTOUT PD6 - - OCTOSPIM_P1_IO6 LCD_DE FMC_NWAIT SAI1_SD_A - EVENTOUT PD7 - - OCTOSPIM_P1_IO7 - FMC_NCE/FM C_NE1 - - EVENTOUT PD8 - - DCMI_HSYNC LCD_R3 FMC_D13 - - EVENTOUT PD9 - - DCMI_PIXCLK LCD_R4 FMC_D14 SAI2_MCLK_A - EVENTOUT PD10 - TSC_G6_IO1 - LCD_R5 FMC_D15 SAI2_SCK_A - EVENTOUT PD11 - TSC_G6_IO2 - LCD_R6 FMC_A16 SAI2_SD_A LPTIM2_ETR EVENTOUT PD12 - TSC_G6_IO3 - LCD_R7 FMC_A17 SAI2_FS_A LPTIM2_IN1 EVENTOUT PD13 - TSC_G6_IO4 - - FMC_A18 - LPTIM2_OUT EVENTOUT PD14 - - - LCD_B2 FMC_D0 - - EVENTOUT PD15 - - - LCD_B3 FMC_D1 - - EVENTOUT Table 17. Alternate function AF8 to AF15(1) (continued) Port AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 UART4/5/ LPUART1/ CAN2 CAN1/TSC OTG_FS/DCMI/ OCTOSPI_P1/P2 LCD SDMMC/ COMP1/2/ FMC SAI1/2 TIM2/15/16/17/ LPTIM2 EVENOUT |