| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
STM32L4R5VGJ3STR Datasheet(PDF) 130 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L4R5VGJ3STR Datasheet(HTML) 130 Page - STMicroelectronics |
|
130 / 307 page ![]() Port E PE0 - - DCMI_D2 LCD_HSYNC FMC_NBL0 - TIM16_CH1 EVENTOUT PE1 - - DCMI_D3 LCD_VSYNC FMC_NBL1 - TIM17_CH1 EVENTOUT PE2 - TSC_G7_IO1 - LCD_R0 FMC_A23 SAI1_MCLK_A - EVENTOUT PE3 - TSC_G7_IO2 - LCD_R1 FMC_A19 SAI1_SD_B - EVENTOUT PE4 - TSC_G7_IO3 DCMI_D4 LCD_B0 FMC_A20 SAI1_FS_A - EVENTOUT PE5 - TSC_G7_IO4 DCMI_D6 LCD_G0 FMC_A21 SAI1_SCK_A - EVENTOUT PE6 - - DCMI_D7 LCD_G1 FMC_A22 SAI1_SD_A - EVENTOUT PE7 - - - LCD_B6 FMC_D4 SAI1_SD_B - EVENTOUT PE8 - - - LCD_B7 FMC_D5 SAI1_SCK_B - EVENTOUT PE9 - - - LCD_G2 FMC_D6 SAI1_FS_B - EVENTOUT PE10 - TSC_G5_IO1 OCTOSPIM_P1_CLK LCD_G3 FMC_D7 SAI1_MCLK_B - EVENTOUT PE11 - TSC_G5_IO2 OCTOSPIM_P1_NCS LCD_G4 FMC_D8 - - EVENTOUT PE12 - TSC_G5_IO3 OCTOSPIM_1_IO0 LCD_G5 FMC_D9 - - EVENTOUT PE13 - TSC_G5_IO4 OCTOSPIM_P1_IO1 LCD_G6 FMC_D10 - - EVENTOUT PE14 - - OCTOSPIM_P1_IO2 LCD_G7 FMC_D11 - - EVENTOUT PE15 - - OCTOSPIM_P1_IO3 LCD_R2 FMC_D12 - - EVENTOUT Table 17. Alternate function AF8 to AF15(1) (continued) Port AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 UART4/5/ LPUART1/ CAN2 CAN1/TSC OTG_FS/DCMI/ OCTOSPI_P1/P2 LCD SDMMC/ COMP1/2/ FMC SAI1/2 TIM2/15/16/17/ LPTIM2 EVENOUT |