| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
STM32L4R5VGJ3 Datasheet(PDF) 94 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L4R5VGJ3 Datasheet(HTML) 94 Page - STMicroelectronics |
|
94 / 306 page ![]() 54 K10 K10 76 76 J3 M12 M12 51 72 J9 J3 J3 L10 PB15 I/O FT - RTC_REFIN, TIM1_CH3N, TIM8_CH3N, SPI2_MOSI, DFSDM1_CKIN2, TSC_G1_IO4, SAI2_SD_A, TIM15_CH2, EVENTOUT - - ---- M2 L12 L12 --- M2 M2 - VDD S - - - - - ------- 52 73 - - - M13 VDDDS I S- - - - - ----- L13 L13 --- --- VSS S - - - - - ------- 53 74 L12 L3 L3 L13 VCAPD SI S- - - - - ------- 54 75 K11 L1 L1 L11 DSI_D0 P I/O - (3) -- - ------- 55 76 K12 L2 L2 L12 DSI_D0 N I/O - (3) -- - ------- 56 77 - - - J13 VSSDSI S - - - - - ------- 57 78 J11 K1 K1 K11 DSI_CK P I/O - (3) -- Table 15. STM32L4Rxxx pin definitions (continued) Pin number STM32L4R5xxx, STM32L4R7xxx STM32L4R9xxx |