| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
STM32L4R5VGJ3 Datasheet(PDF) 100 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L4R5VGJ3 Datasheet(HTML) 100 Page - STMicroelectronics |
|
100 / 306 page ![]() 65 E10 E10 98 98 D1 G10 G10 67 100 E10 D1 D1 F9 PC8 I/O FT - TIM3_CH3, TIM8_CH3, TSC_G4_IO3, DCMI_D2, SDMMC1_D0, EVENTOUT - 66 D12 D12 99 99 D2 G9 G9 68 101 C12 D2 D2 G13 PC9 I/O FT_fl - TRACED0, TIM8_BKIN2, TIM3_CH4, TIM8_CH4, DCMI_D3, I2C3_SDA, TSC_G4_IO4, OTG_FS_NOE, SDMMC1_D1, SAI2_EXTCLK, EVENTOUT - 67 D11 D11 100 100 D3 G8 G8 69 102 D11 D3 D3 E11 PA8 I/O FT_f - MCO, TIM1_CH1, SAI1_CK2, USART1_CK, OTG_FS_SOF, SAI1_SCK_A, LPTIM2_OUT, EVENTOUT - Table 15. STM32L4Rxxx pin definitions (continued) Pin number STM32L4R5xxx, STM32L4R7xxx STM32L4R9xxx |