Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

HC230 Datasheet(PDF) 68 Page - Altera Corporation

No. de pieza HC230
Descripción Electrónicos  HardCopy II Device Family
PDF  228 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  ALTERA [Altera Corporation]
Página de inicio  http://www.altera.com
Logo ALTERA - Altera Corporation

HC230 Datasheet(HTML) 68 Page - Altera Corporation

Back Button HC230 Datasheet HTML 64Page - Altera Corporation HC230 Datasheet HTML 65Page - Altera Corporation HC230 Datasheet HTML 66Page - Altera Corporation HC230 Datasheet HTML 67Page - Altera Corporation HC230 Datasheet HTML 68Page - Altera Corporation HC230 Datasheet HTML 69Page - Altera Corporation HC230 Datasheet HTML 70Page - Altera Corporation HC230 Datasheet HTML 71Page - Altera Corporation HC230 Datasheet HTML 72Page - Altera Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 68 / 228 page
background image
4–26
Altera Corporation
September 2008
HardCopy Series Handbook, Volume 1
2.5-V
LVTTL /
LVCMOS
4 mA
194
194
194
194
194
194
194
MHz
8 mA
380
380
380
380
380
380
380
MHz
12 mA
575
575
575
575
575
575
575
MHz
16 mA (3)
845
845
845
MHz
1.8-V
LVTTL /
LVCMOS
2 mA
109
109
109
109
109
109
109
MHz
4 mA
250
250
250
250
250
250
250
MHz
6 mA
390
390
390
390
390
390
390
MHz
8 mA
570
570
570
570
570
570
570
MHz
10 mA
805
805
805
MHz
12 mA (3)
1040
1040
1040
MHz
1.5-V
LVTTL /
LVCMOS
2 mA
200
200
200
200
200
200
200
MHz
4 mA
370
370
370
370
370
370
370
MHz
6 mA
430
430
430
MHz
8mA (3)
495
495
495
MHz
SSTL2
class I
8 mA
300
300
300
MHz
12 mA (3)
400
400
400
MHz
SSTL2
class II
16 mA
350
350
350
MHz
20 mA
350
350
350
MHz
24 mA (3)
400
400
400
MHz
SSTL18
class I
4 mA
150
150
150
MHz
6 mA
250
250
250
MHz
8 mA
300
300
300
MHz
10 mA
400
400
400
MHz
12 mA (3)
550
550
550
MHz
SSTL18
class II
8 mA
200
200
200
MHz
16 mA
350
350
350
MHz
18 mA
400
400
400
MHz
20 mA (3)
500
500
500
MHz
Table 4–35. HardCopy II Maximum Output Clock Rate of HC210, HC220, HC230 and HC240 Devices
Note (1) (Part 2 of 5)
I/O Standard
Drive
Strength
Memory
Interface
IOEs
High
Speed
IOEs
General Purpose
IOEs
CLK [0,
2, 8,
10] (2)
CLK
[4..7,
12..15]
PLL_OUT
Unit
Bottom
Column
Right
Row



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com