Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

XC6204A592ML Datasheet(PDF) 11 Page - Torex Semiconductor

No. de pieza XC6204A592ML
Descripción Electrónicos  (Can be used with low ESR Capacitor Compatible. ON-OFF Switch) High Speed LDO Regulators
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  TOREX [Torex Semiconductor]
Página de inicio  http://www.torex.co.jp
Logo TOREX - Torex Semiconductor

XC6204A592ML Datasheet(HTML) 11 Page - Torex Semiconductor

Back Button XC6204A592ML Datasheet HTML 7Page - Torex Semiconductor XC6204A592ML Datasheet HTML 8Page - Torex Semiconductor XC6204A592ML Datasheet HTML 9Page - Torex Semiconductor XC6204A592ML Datasheet HTML 10Page - Torex Semiconductor XC6204A592ML Datasheet HTML 11Page - Torex Semiconductor XC6204A592ML Datasheet HTML 12Page - Torex Semiconductor XC6204A592ML Datasheet HTML 13Page - Torex Semiconductor XC6204A592ML Datasheet HTML 14Page - Torex Semiconductor XC6204A592ML Datasheet HTML 15Page - Torex Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 28 page
background image
XC6204
Series
267
3
Ta=25℃
Ta=25℃
E–0E–1E–2
-40℃
≤Topr≤85℃
-40℃
≤Topr≤85℃
Vdif1
V di f1
Vdif1
V di f1
Vdif2
V di f2
Vdif2
V di f2
MI N
M AX
TYP
MAX
TYP
MAX
TYP
MAX
TYP
MAX
4. 70
4. 606
4. 794
60
80
70
100
180
230
220
310
4. 75
4. 655
4. 845
60
80
70
100
180
230
220
310
4. 80
4. 704
4. 896
60
80
70
100
180
230
220
310
4. 85
4. 753
4. 947
60
80
70
100
180
230
220
310
4. 90
4. 802
4. 998
60
80
70
100
180
230
220
310
4. 95
4. 851
5. 049
60
80
70
100
180
230
220
310
5. 00
4. 900
5. 100
50
70
60
90
160
210
200
290
5. 05
4. 949
5. 151
50
70
60
90
160
210
200
290
5. 10
4. 998
5. 202
50
70
60
90
160
210
200
290
5. 15
5. 047
5. 253
50
70
60
90
160
210
200
290
5. 20
5. 096
5. 304
50
70
60
90
160
210
200
290
5. 25
5. 145
5. 355
50
70
60
90
160
210
200
290
5. 30
5. 194
5. 406
50
70
60
90
160
210
200
290
5. 35
5. 243
5. 457
50
70
60
90
160
210
200
290
5. 40
5. 292
5. 508
50
70
60
90
160
210
200
290
5. 45
5. 341
5. 559
50
70
60
90
160
210
200
290
5. 50
5. 390
5. 610
50
70
60
90
160
210
200
290
5. 55
5. 439
5. 661
50
70
60
90
160
210
200
290
5. 60
5. 488
5. 712
50
70
60
90
160
210
200
290
5. 65
5. 537
5. 763
50
70
60
90
160
210
200
290
5. 70
5. 586
5. 814
50
70
60
90
160
210
200
290
5. 75
5. 635
5. 865
50
70
60
90
160
210
200
290
5. 80
5. 684
5. 916
50
70
60
90
160
210
200
290
5. 85
5. 733
5. 967
50
70
60
90
160
210
200
290
5. 90
5. 782
6. 018
50
70
60
90
160
210
200
290
5. 95
5. 831
6. 069
50
70
60
90
160
210
200
290
6. 00
5. 880
6. 120
50
70
60
90
160
210
200
290
VOUT
VOUT(T)
Dropout Voltage 3
SYMBOL
Dropout Voltage1(mV)
(IOUT=30mA)
Dropout Voltage2(mV)
(IOUT=100mA)
PARAMETER
OUTPUT
VOLTAGE
Output Voltage
(V)
VOUT
VIN
VSS
CE
1
µF
CL
0.1
µF
CIN
■Typical Application Circuit
03S_04XC6204 02.9.12 2:57 PM ページ 267



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com