Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

XC6204A592ML Datasheet(PDF) 4 Page - Torex Semiconductor

No. de pieza XC6204A592ML
Descripción Electrónicos  (Can be used with low ESR Capacitor Compatible. ON-OFF Switch) High Speed LDO Regulators
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  TOREX [Torex Semiconductor]
Página de inicio  http://www.torex.co.jp
Logo TOREX - Torex Semiconductor

XC6204A592ML Datasheet(HTML) 4 Page - Torex Semiconductor

  XC6204A592ML Datasheet HTML 1Page - Torex Semiconductor XC6204A592ML Datasheet HTML 2Page - Torex Semiconductor XC6204A592ML Datasheet HTML 3Page - Torex Semiconductor XC6204A592ML Datasheet HTML 4Page - Torex Semiconductor XC6204A592ML Datasheet HTML 5Page - Torex Semiconductor XC6204A592ML Datasheet HTML 6Page - Torex Semiconductor XC6204A592ML Datasheet HTML 7Page - Torex Semiconductor XC6204A592ML Datasheet HTML 8Page - Torex Semiconductor XC6204A592ML Datasheet HTML 9Page - Torex Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 28 page
background image
XC6204 Series
260
3
■Marking
GSOT-25
DESIGNATOR
PRODUCT NAME
4
XC6204***M*
q Represents the product name
w Represents the type of regulator
Voltage =0.1∼3.0V
V
Voltage=3.1∼6.0V
Voltage=3.15∼6.05V
DESIGNATOR
XC6204A***M*
XC6204D***M*
PRODUCT NAME
L
P
Voltage=0.15∼3.05V
E
K
Output Voltage 100mV step
Output Voltage 50mV step
A
D
Z
XC6204C***M*
N
H
C
Y
XC6204B***M*
M
F
B
X
r Denotes the production lot number
0 to 9, A to Z repeated(G.I.J.O.Q.W excepted)
e Represents the output voltage
0
E
DESIGNATOR
4
3
2
1
D
C
B
A
9
8
7
6
5
Output Voltage(V)
F
Z
DESIGNATOR
M
L
K
H
Y
X
V
U
T
S
R
P
N
1.6
3.0
2.0
1.9
1.8
1.7
2.9
2.8
2.7
2.6
2.5
2.4
2.3
2.2
2.1
4.6
6.0
5.9
5.8
5.7
5.6
5.5
5.4
5.3
5.2
5.1
5.0
4.9
4.8
4.7
Output Voltage(V)
−
−
−
−
−
−
3.1
4.5
−
4.4
−
4.3
−
4.2
−
4.1
−
4.0
−
3.9
−
3.8
−
3.7
−
3.6
3.5
3.4
3.3
3.2
−
−
−
−
−
−
3.15
4.55
−
4.45
−
4.35
−
4.25
−
4.15
−
4.05
−
3.95
−
3.85
−
3.75
−
3.65
3.55
3.45
3.35
3.25
1.65
3.05
2.05
1.95
1.85
1.75
2.95
2.85
2.75
2.65
2.55
2.45
2.35
2.25
2.15
4.65
6.05
5.95
5.85
5.75
5.65
5.55
5.45
5.35
5.25
5.15
5.05
4.95
4.85
4.75
SOT-25
(TOP VIEW)
q w e r
03S_04XC6204 02.9.12 2:57 PM ページ 260



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com