Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

AP30V02DF Datasheet (PDF) - A POWER MICROELECTRONICS

AP30V02DF Datasheet PDF - A POWER MICROELECTRONICS
No. de pieza AP30V02DF
Descarga  AP30V02DF Descarga
Tamaño del archivo   1272.25 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricante Electrónico  APME [A POWER MICROELECTRONICS]
Página de inicio  
Logo APME - A POWER MICROELECTRONICS
Descripción Electrónicos -20V PP-Channel Enhancement Mode MOSFET

AP30V02DF Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
AP30V02DF Datasheet PDF - A POWER MICROELECTRONICS

No. de pieza AP30V02DF
Descarga  AP30V02DF Click to download

Tamaño del archivo   1272.25 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricante Electrónico  APME [A POWER MICROELECTRONICS]
Página de inicio  
Logo APME - A POWER MICROELECTRONICS
Descripción Electrónicos -20V PP-Channel Enhancement Mode MOSFET

AP30V02DF Datasheet (HTML) - A POWER MICROELECTRONICS


AP30V02DF Detalles de producto

Features
- VDS = -20V ID =-30A
- RDS(ON) < 16mΩ @ VGS=4.5V(Type:12.5mΩ)

Applications
- Lithium battery protection
- Wireless impact
- Mobile phone fast charging




Número de pieza similar - AP30V02DF

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
A POWER MICROELECTRONIC...
AP30V01DF APME-AP30V01DF Datasheet
1Mb / 7P
-16V PP-Channel Enhancement Mode MOSFET
REV1.0
AP30V03DF APME-AP30V03DF Datasheet
703Kb / 7P
-30V PP-Channel Enhancement Mode MOSFET
AP30V04DF APME-AP30V04DF Datasheet
771Kb / 7P
-40V P-Channel Enhancement Mode MOSFET
REV1.0
AP30V04NF APME-AP30V04NF Datasheet
699Kb / 7P
-40V P-Channel Enhancement Mode MOSFET
REV1.0
AP30V06NF APME-AP30V06NF Datasheet
1,005Kb / 7P
-60V PP-Channel Enhancement Mode MOSFET
REV1.0
More results


Descripción similar - AP30V02DF

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Zetex Semiconductors
ZXM62P02E6 ZETEX-ZXM62P02E6 Datasheet
203Kb / 7P
20V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
ZXM64P02X ZETEX-ZXM64P02X Datasheet
205Kb / 7P
20V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TSM2301 TSC-TSM2301 Datasheet
169Kb / 5P
20V P-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
Pan Jit International I...
PJA63P02 PANJIT-PJA63P02 Datasheet
204Kb / 6P
20V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
logo
Leshan Radio Company
LP2301ALT1G LRC-LP2301ALT1G_15 Datasheet
1Mb / 5P
20V P-Channel Enhancement-Mode MOSFET
logo
Diodes Incorporated
DMP21D0UT DIODES-DMP21D0UT_15 Datasheet
170Kb / 7P
20V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev 2
DMP22D4UFA DIODES-DMP22D4UFA_15 Datasheet
159Kb / 6P
20V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev 2
logo
Pan Jit International I...
PJA3415 PANJIT-PJA3415 Datasheet
227Kb / 6P
20V P-Channel Enhancement Mode MOSFET
PJA3415A PANJIT-PJA3415A Datasheet
298Kb / 6P
20V P-Channel Enhancement Mode MOSFET
PJS6415 PANJIT-PJS6415 Datasheet
297Kb / 6P
20V P-Channel Enhancement Mode MOSFET
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com