Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

AP30V01DF Datasheet (PDF) - A POWER MICROELECTRONICS

AP30V01DF Datasheet PDF - A POWER MICROELECTRONICS
No. de pieza AP30V01DF
Descarga  AP30V01DF Descarga
Tamaño del archivo   1177.87 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricante Electrónico  APME [A POWER MICROELECTRONICS]
Página de inicio  
Logo APME - A POWER MICROELECTRONICS
Descripción Electrónicos -16V PP-Channel Enhancement Mode MOSFET

AP30V01DF Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
AP30V01DF Datasheet PDF - A POWER MICROELECTRONICS

No. de pieza AP30V01DF
Descarga  AP30V01DF Click to download

Tamaño del archivo   1177.87 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricante Electrónico  APME [A POWER MICROELECTRONICS]
Página de inicio  
Logo APME - A POWER MICROELECTRONICS
Descripción Electrónicos -16V PP-Channel Enhancement Mode MOSFET

AP30V01DF Datasheet (HTML) - A POWER MICROELECTRONICS


AP30V01DF Detalles de producto

Features
- VDS = -16V ID =-30A
- RDS(ON) < 10mΩ @ VGS=4.5V(Type:8.0mΩ)

Applications
- Electronic cigarette
- Load switch




Número de pieza similar - AP30V01DF

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
A POWER MICROELECTRONIC...
AP30V02DF APME-AP30V02DF Datasheet
1Mb / 7P
-20V PP-Channel Enhancement Mode MOSFET
AP30V03DF APME-AP30V03DF Datasheet
703Kb / 7P
-30V PP-Channel Enhancement Mode MOSFET
AP30V04DF APME-AP30V04DF Datasheet
771Kb / 7P
-40V P-Channel Enhancement Mode MOSFET
REV1.0
AP30V04NF APME-AP30V04NF Datasheet
699Kb / 7P
-40V P-Channel Enhancement Mode MOSFET
REV1.0
AP30V06NF APME-AP30V06NF Datasheet
1,005Kb / 7P
-60V PP-Channel Enhancement Mode MOSFET
REV1.0
More results


Descripción similar - AP30V01DF

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
List of Unclassifed Man...
SI9405DY ETC1-SI9405DY Datasheet
156Kb / 4P
P-Channel Enhancement-Mode MOSFET
logo
SYNC POWER Crop.
SPP1433 SYNC-POWER-SPP1433 Datasheet
203Kb / 8P
P-Channel Enhancement Mode MOSFET
SPP2095 SYNC-POWER-SPP2095 Datasheet
200Kb / 8P
P-Channel Enhancement Mode MOSFET
SPP2305 SYNC-POWER-SPP2305 Datasheet
211Kb / 8P
P-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
Stanson Technology
ST2301A STANSON-ST2301A Datasheet
221Kb / 6P
P Channel Enhancement Mode MOSFET
ST2305A STANSON-ST2305A Datasheet
147Kb / 6P
P Channel Enhancement Mode MOSFET
ST3401 STANSON-ST3401 Datasheet
200Kb / 6P
P Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
Leshan Radio Company
LP2307LT1G LRC-LP2307LT1G_15 Datasheet
377Kb / 4P
16V P-Channel Enhancement-Mode MOSFET
LP2307LT1G LRC-LP2307LT1G Datasheet
377Kb / 4P
16V P-Channel Enhancement-Mode MOSFET
logo
TECH PUBLIC Electronics...
IRF7316 TECHPUBLIC-IRF7316 Datasheet
2Mb / 5P
-30V PP-Channel Enhancement Mode MOSFET
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com