Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

AP30V06NF Datasheet (PDF) - A POWER MICROELECTRONICS

AP30V06NF Datasheet PDF - A POWER MICROELECTRONICS
No. de pieza AP30V06NF
Descarga  AP30V06NF Descarga
Tamaño del archivo   1005.28 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricante Electrónico  APME [A POWER MICROELECTRONICS]
Página de inicio  
Logo APME - A POWER MICROELECTRONICS
Descripción Electrónicos -60V PP-Channel Enhancement Mode MOSFET

AP30V06NF Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
AP30V06NF Datasheet PDF - A POWER MICROELECTRONICS

No. de pieza AP30V06NF
Descarga  AP30V06NF Click to download

Tamaño del archivo   1005.28 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricante Electrónico  APME [A POWER MICROELECTRONICS]
Página de inicio  
Logo APME - A POWER MICROELECTRONICS
Descripción Electrónicos -60V PP-Channel Enhancement Mode MOSFET

AP30V06NF Datasheet (HTML) - A POWER MICROELECTRONICS


AP30V06NF Detalles de producto

Features
- VDS = -60V ID =-30A
- RDS(ON) < 35mΩ @ VGS=-10V (Type:28mΩ)

Applications
- Lithium battery protection
- Wireless impact
- Mobile phone fast charging




Número de pieza similar - AP30V06NF

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
A POWER MICROELECTRONIC...
AP30V01DF APME-AP30V01DF Datasheet
1Mb / 7P
-16V PP-Channel Enhancement Mode MOSFET
REV1.0
AP30V02DF APME-AP30V02DF Datasheet
1Mb / 7P
-20V PP-Channel Enhancement Mode MOSFET
AP30V03DF APME-AP30V03DF Datasheet
703Kb / 7P
-30V PP-Channel Enhancement Mode MOSFET
AP30V04DF APME-AP30V04DF Datasheet
771Kb / 7P
-40V P-Channel Enhancement Mode MOSFET
REV1.0
AP30V04NF APME-AP30V04NF Datasheet
699Kb / 7P
-40V P-Channel Enhancement Mode MOSFET
REV1.0
More results


Descripción similar - AP30V06NF

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Diodes Incorporated
ZXMP6A17E6 DIODES-ZXMP6A17E6 Datasheet
671Kb / 8P
60V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev 2
ZXMP6A18K DIODES-ZXMP6A18K Datasheet
589Kb / 8P
60V P-channel enhancement mode MOSFET
MARCH 2006
logo
Cystech Electonics Corp...
MTP2311M3 CYSTEKEC-MTP2311M3 Datasheet
297Kb / 9P
60V P-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
Diodes Incorporated
DMP6023LE DIODES-DMP6023LE_15 Datasheet
362Kb / 7P
60V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev 3
DMP6185SE DIODES-DMP6185SE_15 Datasheet
294Kb / 6P
60V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev 4
DMP6185SK3 DIODES-DMP6185SK3_15 Datasheet
323Kb / 6P
60V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev 1
DMP6250SE DIODES-DMP6250SE_15 Datasheet
370Kb / 6P
60V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev 1
ZXMP6A13F DIODES-ZXMP6A13F_15 Datasheet
322Kb / 8P
60V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev 6
logo
Pan Jit International I...
PJL9433A PANJIT-PJL9433A Datasheet
440Kb / 7P
60V P-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
Diodes Incorporated
DMP6180SK3 DIODES-DMP6180SK3 Datasheet
194Kb / 6P
60V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev 3
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com