Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

AP30V03DF Datasheet (PDF) - A POWER MICROELECTRONICS

AP30V03DF Datasheet PDF - A POWER MICROELECTRONICS
No. de pieza AP30V03DF
Descarga  AP30V03DF Descarga
Tamaño del archivo   703.28 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricante Electrónico  APME [A POWER MICROELECTRONICS]
Página de inicio  
Logo APME - A POWER MICROELECTRONICS
Descripción Electrónicos -30V PP-Channel Enhancement Mode MOSFET

AP30V03DF Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
AP30V03DF Datasheet PDF - A POWER MICROELECTRONICS

No. de pieza AP30V03DF
Descarga  AP30V03DF Click to download

Tamaño del archivo   703.28 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricante Electrónico  APME [A POWER MICROELECTRONICS]
Página de inicio  
Logo APME - A POWER MICROELECTRONICS
Descripción Electrónicos -30V PP-Channel Enhancement Mode MOSFET

AP30V03DF Datasheet (HTML) - A POWER MICROELECTRONICS


AP30V03DF Detalles de producto

Features
- VDS = -30V ID =-30A
- RDS(ON) <20mΩ @ VGS=-10V (Type:16mΩ)

Applications
- Lithium battery protection
- Wireless impact
- Mobile phone fast charging




Número de pieza similar - AP30V03DF

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
A POWER MICROELECTRONIC...
AP30V01DF APME-AP30V01DF Datasheet
1Mb / 7P
-16V PP-Channel Enhancement Mode MOSFET
REV1.0
AP30V02DF APME-AP30V02DF Datasheet
1Mb / 7P
-20V PP-Channel Enhancement Mode MOSFET
AP30V04DF APME-AP30V04DF Datasheet
771Kb / 7P
-40V P-Channel Enhancement Mode MOSFET
REV1.0
AP30V04NF APME-AP30V04NF Datasheet
699Kb / 7P
-40V P-Channel Enhancement Mode MOSFET
REV1.0
AP30V06NF APME-AP30V06NF Datasheet
1,005Kb / 7P
-60V PP-Channel Enhancement Mode MOSFET
REV1.0
More results


Descripción similar - AP30V03DF

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Zetex Semiconductors
ZXM64P03X ZETEX-ZXM64P03X Datasheet
205Kb / 7P
30V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TSM4835 TSC-TSM4835 Datasheet
172Kb / 5P
30V P-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
Zetex Semiconductors
ZXM64P03X ZETEX-ZXM64P03X_05 Datasheet
331Kb / 7P
30V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
logo
Diodes Incorporated
ZXMP3A16N8 DIODES-ZXMP3A16N8 Datasheet
159Kb / 8P
30V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
MAY 2007
logo
Pan Jit International I...
PJA87P03 PANJIT-PJA87P03 Datasheet
2Mb / 6P
30V P-Channel ENHANCEMENT MODE MOSFET
logo
Formosa MS
FMS2303 FORMOSA-FMS2303 Datasheet
1Mb / 8P
30V P-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
Cystech Electonics Corp...
MTP452M3 CYSTEKEC-MTP452M3 Datasheet
285Kb / 8P
30V P-CHANNEL Enhancement Mode MOSFET
logo
Diodes Incorporated
DMP3068L DIODES-DMP3068L_15 Datasheet
348Kb / 6P
30V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev 2
DMP32D4S DIODES-DMP32D4S_15 Datasheet
335Kb / 6P
30V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev 4
logo
TECH PUBLIC Electronics...
IRF7316 TECHPUBLIC-IRF7316 Datasheet
2Mb / 5P
-30V PP-Channel Enhancement Mode MOSFET
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com