| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
STM32L4R5VGJ3P Datasheet(PDF) 79 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L4R5VGJ3P Datasheet(HTML) 79 Page - STMicroelectronics |
|
79 / 306 page ![]() - F3 F3 14 14 F10 G4 G4 - 14 F3 F10 F10 G4 PF4 I/O FT - OCTOSPIM_P2_CLK, FMC_A4, EVENTOUT - - F4 F4 15 15 F9 G5 G5 - 15 F4 F9 F9 G5 PF5 I/O FT - FMC_A5, EVENTOUT - 10 F2 F2 16 16 G11 F2 F2 10 16 L6 G11 G11 F2 VSS S - - - - 11 G2 G2 17 17 G12 G2 G2 11 17 G1 G12 G12 G2 VDD S - - - - - - - 18 18 G10 - - - 18 F2 G10 G10 - PF6 I/O FT - TIM5_ETR, TIM5_CH1, OCTOSPIM_P1_IO3, SAI1_SD_B, EVENTOUT - - - - 19 19 G9 - - - 19 F5 G9 G9 - PF7 I/O FT - TIM5_CH2, OCTOSPIM_P1_IO2, SAI1_MCLK_B, EVENTOUT - - - - 20 20 NC ---- F1 NC NC - PF8 I/O FT - (3) TIM5_CH3, OCTOSPIM_P1_IO0, SAI1_SCK_B, EVENTOUT - - - - 21 21 NC ---- G4 NC NC - PF9 I/O FT (3) TIM5_CH4, OCTOSPIM_P1_IO1, SAI1_FS_B, TIM15_CH1, EVENTOUT - Table 15. STM32L4Rxxx pin definitions (continued) Pin number STM32L4R5xxx, STM32L4R7xxx STM32L4R9xxx |