| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
STM32L4R5VGJ3P Datasheet(PDF) 98 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L4R5VGJ3P Datasheet(HTML) 98 Page - STMicroelectronics |
|
98 / 306 page ![]() - F9 F9 88 88 F5 J11 J11 - 92 F7 F5 F5 G8 PG3 I/O FT_s - SPI1_MISO, FMC_A13, SAI2_FS_B, EVENTOUT - - F10 F10 89 89 F6 J10 J10 - 93 F10 F6 F6 G7 PG4 I/O FT_s - SPI1_MOSI, FMC_A14, SAI2_MCLK_B, EVENTOUT - - E9 E9 90 90 F7 J9 J9 - 94 F8 F7 F7 G9 PG5 I/O FT_s - SPI1_NSS, LPUART1_CTS, FMC_A15, SAI2_SD_B, EVENTOUT - - G4 G4 91 91 E5 G11 G11 - 95 F9 E5 E5 G12 PG6 I/O FT_s - OCTOSPIM_P1_DQS, I2C3_SMBA, LPUART1_RTS_DE, LCD_R1, DSI_TE, EVENTOUT - - H4 H4 92 92 E1 H10 H10 - 96 E11 E1 E1 G10 PG7 I/O FT_fs - SAI1_CK1, I2C3_SCL, OCTOSPIM_P2_DQS, DFSDM1_CKOUT, LPUART1_TX, FMC_INT, SAI1_MCLK_A, EVENTOUT - Table 15. STM32L4Rxxx pin definitions (continued) Pin number STM32L4R5xxx, STM32L4R7xxx STM32L4R9xxx |