| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
STM32L4R5VGJ3P Datasheet(PDF) 90 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L4R5VGJ3P Datasheet(HTML) 90 Page - STMicroelectronics |
|
90 / 306 page ![]() 45 M11 M11 67 67 H5 K8 K8 42 63 M10 H5 H5 K7 PE14 I/O FT - TIM1_CH4, TIM1_BKIN2, SPI1_MISO, OCTOSPIM_P1_IO2, LCD_G7, FMC_D11, EVENTOUT - 46 M12 M12 68 68 K4 J8 J8 43 64 K8 K4 K4 J7 PE15 I/O FT - TIM1_BKIN, SPI1_MOSI, OCTOSPIM_P1_IO3, LCD_R2, FMC_D12, EVENTOUT - 47 L10 L10 69 69 L4 N9 N9 44 65 L9 L4 L4 N9 PB10 I/O FT_fl - TIM2_CH3, I2C4_SCL, I2C2_SCL, SPI2_SCK, DFSDM1_DATIN7, USART3_TX, LPUART1_RX, TSC_SYNC, OCTOSPIM_P1_CLK, COMP1_OUT, SAI1_SCK_A, EVENTOUT - Table 15. STM32L4Rxxx pin definitions (continued) Pin number STM32L4R5xxx, STM32L4R7xxx STM32L4R9xxx |