| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
STM32L4R5VGJ3 Datasheet(PDF) 108 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L4R5VGJ3 Datasheet(HTML) 108 Page - STMicroelectronics |
|
108 / 306 page ![]() 86 A6 A6 119 119 A5 D7 D7 88 121 D7 A5 A5 D7 PD5 I/O FT - USART2_TX, OCTOSPIM_P1_IO5, FMC_NWE, EVENTOUT - - - - 120 120 B6 M3 M3 - 122 - B6 B6 M3 VSS S - - - - - - - 121 121 A6 A8 A8 - 123 - A6 A6 A8 VDD S - - - - 87 B6 B6 122 122 E7 E7 E7 89 124 B7 E7 E7 E7 PD6 I/O FT - SAI1_D1, DCMI_D10, SPI3_MOSI, DFSDM1_DATIN1, USART2_RX, OCTOSPIM_P1_IO6, LCD_DE, FMC_NWAIT, SAI1_SD_A, EVENTOUT - 88 A5 A5 123 123 D7 F7 F7 90 125 E7 D7 D7 F7 PD7 I/O FT - DFSDM1_CKIN1, USART2_CK, OCTOSPIM_P1_IO7, FMC_NCE/FMC_NE1, EVENTOUT - Table 15. STM32L4Rxxx pin definitions (continued) Pin number STM32L4R5xxx, STM32L4R7xxx STM32L4R9xxx |