| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
STM32L4R5VGJ3 Datasheet(PDF) 114 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L4R5VGJ3 Datasheet(HTML) 114 Page - STMicroelectronics |
|
114 / 306 page ![]() 96 B3 B3 139 140 B10 D4 D4 98 140 A3 B10 B10 D4 PB9 I/O FT_fl - IR_OUT, TIM4_CH4, SAI1_D2, I2C1_SDA, SPI2_NSS, DFSDM1_CKIN6, SDMMC1_CDIR, CAN1_TX, DCMI_D7, SDMMC1_D5, SAI1_FS_A, TIM17_CH1, EVENTOUT - 97 C3 C3 140 141 A10 A4 A4 - 141 A2 A10 A10 A4 PE0 I/O FT - TIM4_ETR, DCMI_D2, LCD_HSYNC, FMC_NBL0, TIM16_CH1, EVENTOUT - 98 A2 A2 141 142 A11 B4 B4 - 142 C4 D8 A11 B4 PE1 I/O FT - DCMI_D3, LCD_VSYNC, FMC_NBL1, TIM17_CH1, EVENTOUT - - C6 - 142 -- C6 ---- A11 - - VDD12 - - - - - 99 D3 D3 143 143 A12 B3 B3 99 143 A1 A12 A12 B3 VSS S - - - - 100 C4 C4 144 144 B12 A3 A3 100 144 B2 B12 B12 A3 VDD S - - - - Table 15. STM32L4Rxxx pin definitions (continued) Pin number STM32L4R5xxx, STM32L4R7xxx STM32L4R9xxx |