| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
STA326 Datasheet(PDF) 3 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STA326 Datasheet(HTML) 3 Page - STMicroelectronics |
|
3 / 64 page ![]() DocID11531 Rev 9 3/64 STA326 Contents 64 7.7 Volume control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 7.7.1 Master controls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 7.7.2 Channel controls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 7.7.3 Volume description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 7.8 Automode registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 7.8.1 Automodes EQ, volume, GC (addr 0x0B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 7.8.2 Automode AM/prescale/bass management scale (addr 0x0C) . . . . . . . 39 7.8.3 Preset EQ settings (addr 0x0D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 7.9 Channel configuration registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 7.9.1 Channel 1 configuration (addr 0x0E) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 7.9.2 Channel 2 configuration (addr 0x0F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 7.9.3 Channel 3 configuration (addr 0x10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 7.10 Tone control (addr 0x11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 7.11 Dynamics control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 7.11.1 Limiter 1 attack/release threshold (addr 0x12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 7.11.2 Limiter 1 attack/release threshold (addr 0x13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 7.11.3 Limiter 2 attack/release rate (addr 0x14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 7.11.4 Limiter 2 attack/release threshold (addr 0x15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 7.11.5 Dynamics control description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 7.11.6 Anti-clipping mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 7.11.7 Dynamic range compression mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 8 User programmable processing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 8.1 EQ - biquad equation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 8.2 Prescale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 8.3 Postscale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 8.4 Mix/bass management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 8.5 Calculating 24-bit signed fractional numbers from a dB value . . . . . . . . . 50 8.6 User-defined coefficient RAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 8.6.1 Coefficient address register 1 (addr 0x16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 8.6.2 Coefficient b1data register bits 23:16 (addr 0x17) . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 8.6.3 Coefficient b1data register bits 15:8 (addr 0x18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 8.6.4 Coefficient b1data register bits 7:0 (addr 0x19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 8.6.5 Coefficient b2 data register bits 23:16 (addr 0x1A) . . . . . . . . . . . . . . . . 50 8.6.6 Coefficient b2 data register bits 15:8 (addr 0x1B) . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 8.6.7 Coefficient b2 data register bits 7:0 (addr 0x1C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Obsolete Product(s) - Obsolete Product(s) |
|
Enlace URL |
| ¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Enlace a la hoja de datos | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |