| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
STM32L496VG Datasheet(PDF) 80 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L496VG Datasheet(HTML) 80 Page - STMicroelectronics |
|
80 / 263 page ![]() 45 C1 C1 71 A12 104 104 D13 D13 PA12 I/O FT_u - TIM1_ETR, SPI1_MOSI, USART1_RTS_DE, CAN1_TX, OTG_FS_DP, EVENTOUT - 46 C2 C2 72 A11 105 105 A11 A11 PA13 (JTMS/SWDIO) I/O FT - JTMS/SWDIO, IR_OUT, OTG_FS_NOE, SWPMI1_TX, SAI1_SD_B, EVENTOUT - 47 B1 B1 - - - - - - VSS S - - - - 48 A1 A1 73 C11 106 106 E12 E12 VDDUSB S - - - - - - - 74 F11 107 107 C12 C12 VSS S - - - - - - - 75 G11 108 108 C13 C13 VDD S - - - - - - - - - - - E11 E11 PH6 I/O FT - I2C2_SMBA, DCMI_D8, EVENTOUT - - - - - - - - D12 D12 PH7 I/O FT_f - I2C3_SCL, DCMI_D9, EVENTOUT - - - - - - - - D11 D11 PH9 I/O FT - I2C3_SMBA, DCMI_D0, EVENTOUT - - - - - - - - B13 B13 PH12 I/O FT - TIM5_CH3, DCMI_D3, EVENTOUT - - - - - - - - A13 A13 PH14 I/O FT - TIM8_CH2N, DCMI_D4, EVENTOUT - - - - - - - - B12 B12 PH15 I/O FT - TIM8_CH3N, DCMI_D11, EVENTOUT - - - - - - - - A12 A12 PI0 I/O FT - TIM5_CH4, SPI2_NSS, DCMI_D13, EVENTOUT - Table 15. STM32L496xx pin definitions (continued) Pin Number Pin name (function after reset) Pin functions Alternate functions Additional functions |