| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
STM32L496VG Datasheet(PDF) 100 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L496VG Datasheet(HTML) 100 Page - STMicroelectronics |
|
100 / 263 page ![]() Port F PF0 - - - - FMC_A0 - - EVENTOUT PF1 - - - - FMC_A1 - - EVENTOUT PF2 - - - - FMC_A2 - - EVENTOUT PF3 - - - - FMC_A3 - - EVENTOUT PF4 - - - - FMC_A4 - - EVENTOUT PF5 - - - - FMC_A5 - - EVENTOUT PF6 - - QUADSPI_BK1_IO3 - - SAI1_SD_B - EVENTOUT PF7 - - QUADSPI_BK1_IO2 - - SAI1_MCLK_B - EVENTOUT PF8 - - QUADSPI_BK1_IO0 - - SAI1_SCK_B - EVENTOUT PF9 - - QUADSPI_BK1_IO1 - - SAI1_FS_B TIM15_CH1 EVENTOUT PF10 - - DCMI_D11 - - - TIM15_CH2 EVENTOUT PF11 - - DCMI_D12 - - - - EVENTOUT PF12 - - - - FMC_A6 - - EVENTOUT PF13 - - - - FMC_A7 - - EVENTOUT PF14 - TSC_G8_IO1 - - FMC_A8 - - EVENTOUT PF15 - TSC_G8_IO2 - - FMC_A9 - - EVENTOUT Table 17. Alternate function AF8 to AF15 (for AF0 to AF7 see Table 16) (continued) Port AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 UART4/5/ LPUART1/ CAN2 CAN1/TSC CAN2/ OTG_FS/DCMI/ QUADSPI LCD SDMMC/ COMP1/2/FM C/SWPMI1 SAI1/2 TIM2/15/16/17/ LPTIM2 EVENOUT |