| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
STM32L496VG Datasheet(PDF) 101 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L496VG Datasheet(HTML) 101 Page - STMicroelectronics |
|
101 / 263 page ![]() Port G PG0 - TSC_G8_IO3 - - FMC_A10 - - EVENTOUT PG1 - TSC_G8_IO4 - - FMC_A11 - - EVENTOUT PG2 - - - - FMC_A12 SAI2_SCK_B - EVENTOUT PG3 - - - - FMC_A13 SAI2_FS_B - EVENTOUT PG4 - - - - FMC_A14 SAI2_MCLK_B - EVENTOUT PG5 LPUART1_CT S - - - FMC_A15 SAI2_SD_B - EVENTOUT PG6 LPUART1_RT S_DE - - - - - - EVENTOUT PG7 LPUART1_TX - - - FMC_INT SAI1_MCLK_A - EVENTOUT PG8 LPUART1_RX - - - - - - EVENTOUT PG9 - - - - FMC_NCE/FM C_NE2 SAI2_SCK_A TIM15_CH1N EVENTOUT PG10 - - - - FMC_NE3 SAI2_FS_A TIM15_CH1 EVENTOUT PG11 - - - - - SAI2_MCLK_A TIM15_CH2 EVENTOUT PG12 - - - - FMC_NE4 SAI2_SD_A - EVENTOUT PG13 - - - - FMC_A24 - - EVENTOUT PG14 - - - - FMC_A25 - - EVENTOUT PG15 - - DCMI_D13 - - - - EVENTOUT Table 17. Alternate function AF8 to AF15 (for AF0 to AF7 see Table 16) (continued) Port AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 UART4/5/ LPUART1/ CAN2 CAN1/TSC CAN2/ OTG_FS/DCMI/ QUADSPI LCD SDMMC/ COMP1/2/FM C/SWPMI1 SAI1/2 TIM2/15/16/17/ LPTIM2 EVENOUT |