| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
STM32L4R5VG Datasheet(PDF) 102 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L4R5VG Datasheet(HTML) 102 Page - STMicroelectronics |
|
102 / 307 page ![]() 68 D10 D10 101 101 D4 F10 F10 70 103 D10 D4 D4 E12 PA9 I/O FT_flu - TIM1_CH2, SPI2_SCK, DCMI_D0, USART1_TX, SAI1_FS_A, TIM15_BKIN, EVENTOUT OTG_FS_VBUS 69 C12 C12 102 102 D5 F9 F9 71 104 C10 D5 D5 D11 PA10 I/O FT_flu - TIM1_CH3, SAI1_D1, DCMI_D1, USART1_RX, OTG_FS_ID, SAI1_SD_A, TIM17_BKIN, EVENTOUT - 70 B12 B12 103 103 C1 E13 E13 72 105 B12 C1 C1 E13 PA11 I/O FT_u - TIM1_CH4, TIM1_BKIN2, SPI1_MISO, USART1_CTS_NSS, CAN1_RX, OTG_FS_DM, EVENTOUT - Table 15. STM32L4Rxxx pin definitions (continued) Pin number STM32L4R5xxx, STM32L4R7xxx STM32L4R9xxx |