| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
STM32L4R5VG Datasheet(PDF) 110 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L4R5VG Datasheet(HTML) 110 Page - STMicroelectronics |
|
110 / 307 page ![]() - D9 D9 124 124 C7 B7 B7 - 126 F6 C7 C7 B7 PG9 I/O FT_s - OCTOSPIM_P2_IO6, SPI3_SCK, USART1_TX, FMC_NCE/FMC_NE2, SAI2_SCK_A, TIM15_CH1N, EVENTOUT - - D8 D8 125 125 B7 D6 D6 - 127 E6 B7 B7 D6 PG10 I/O FT_s - LPTIM1_IN1, OCTOSPIM_P2_IO7, SPI3_MISO, USART1_RX, FMC_NE3, SAI2_FS_A, TIM15_CH1, EVENTOUT - - G3 G3 126 126 - E6 E6 - 128 - - - E6 PG11 I/O FT_s - LPTIM1_IN2, OCTOSPIM_P1_IO5, SPI3_MOSI, USART1_CTS_NSS, SAI2_MCLK_A, TIM15_CH2, EVENTOUT - Table 15. STM32L4Rxxx pin definitions (continued) Pin number STM32L4R5xxx, STM32L4R7xxx STM32L4R9xxx |