| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
STM32U575VG Datasheet(PDF) 105 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32U575VG Datasheet(HTML) 105 Page - STMicroelectronics |
|
105 / 329 page ![]() - 8 F14 15H2 26 J2 - 8 15H2 26 J2 PC0 I/O FT_ fha - LPTIM1_IN1, OCTOSPIM_P1_IO7, I2C3_SCL(boot), SPI2_RDY, MDF1_SDI4, LPUART1_RX, SDMMC1_D5, SAI2_FS_A, LPTIM2_IN1, EVENTOUT ADC1_IN1, ADC4_IN1 - 9 G15 16G3 27 J3 - 9 16G3 27 J3 PC1 I/O FT_ fhav - TRACED0, LPTIM1_CH1, SPI2_MOSI, I2C3_SDA(boot), MDF1_CKI4, LPUART1_TX, OCTOSPIM_P1_IO4, SDMMC2_CK, SAI1_SD_A, EVENTOUT ADC1_IN2, ADC4_IN2 - 10 F12 17 F3 28 J4 - 10 17 F3 28 J4 PC2 I/O FT_ha - LPTIM1_IN2, SPI2_MISO, MDF1_CCK1, OCTOSPIM_P1_IO5, LPGPIO1_P5, EVENTOUT ADC1_IN3, ADC4_IN3 - 11 G13 18 F4 29 K1 - 11 18 F4 29 K1 PC3 I/O FT_ha - LPTIM1_ETR, LPTIM3_CH1, SAI1_D1, SPI2_MOSI, OCTOSPIM_P1_IO6, SAI1_SD_A, LPTIM2_ETR, EVENTOUT ADC1_IN4, ADC4_IN4 8 12 H18 19 H1 30 K2 8 12 19 H1 30 K2 VSSA S - - - - - ------ - - 20 - 31 - VREF- S - - - - - - H16 20J131 L1 - - 21J132 L1 VREF+ S - - - VREFBUF_ OUT 9 13 J17 21 K1 32 L2 9 13 22 K1 33 L2 VDDA S - - - - Table 26. STM32U575xx pin definitions(1) (continued) Pin number Pin name (function after reset) Alternate functions Additional functions |