| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
STM32U575VG Datasheet(PDF) 109 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32U575VG Datasheet(HTML) 109 Page - STMicroelectronics |
|
109 / 329 page ![]() - 26 K10 34 K4 45 L5 20 28 37 K4 48 L5 PB2 I/O FT_ hat - LPTIM1_CH1, TIM8_CH4N, I2C3_SMBA, SPI1_RDY, MDF1_CKI0, OCTOSPIM_P1_DQS, UCPD1_FRSTX1, EVENTOUT COMP1_ INP2, ADC1_IN17, WKUP1, RTC_OUT2 - - - - K5 46 M5 - - - K5 49 M5 PF11 I/O FT_hv - OCTOSPIM_P1_NCLK, DCMI_D12/PSSI_D12, LPTIM4_IN1, EVENTOUT - - - - - L5 47 K6 - - - L5 50 K6 PF12 I/O FT_h - OCTOSPIM_P2_DQS, FMC_A6, LPTIM4_ETR, EVENTOUT - - ---- 48 M7 - --- 51 M7 VSS S - - - - - ---- 49 N7 - --- 52 N7 VDD S - - - - - - - - M5 50 M6 - - - M5 53 M6 PF13 I/O FT_h - I2C4_SMBA, UCPD1_FRSTX2, FMC_A7, LPTIM4_OUT, EVENTOUT - - - - - J5 51 L6 - - - J5 54 L6 PF14 I/O FT_ fha - I2C4_SCL, TSC_G8_IO1, FMC_A8, EVENTOUT ADC4_IN5 - - - - L6 52 N6 - - - L6 55 N6 PF15 I/O FT_ fha - I2C4_SDA, TSC_G8_IO2, FMC_A9, EVENTOUT ADC4_IN6 - - - - M6 53 J6 - - - M6 56 J6 PG0 I/O FT_ha - OCTOSPIM_P2_IO4, TSC_G8_IO3, FMC_A10, EVENTOUT ADC4_IN7 - - - - K6 54 H7 - - - K6 57 H7 PG1 I/O FT_ha - OCTOSPIM_P2_IO5, TSC_G8_IO4, FMC_A11, EVENTOUT ADC4_IN8 Table 26. STM32U575xx pin definitions(1) (continued) Pin number Pin name (function after reset) Alternate functions Additional functions |