Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

GD400MLX65B3ST Datasheet(PDF) 8 Page - StarPower Europe AG

No. de pieza GD400MLX65B3ST
Descripción Electrónicos  650V/400A 3-level in one-package
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  STARPOWER [StarPower Europe AG]
Página de inicio  www.starpowereurope.com
Logo STARPOWER - StarPower Europe AG

GD400MLX65B3ST Datasheet(HTML) 8 Page - StarPower Europe AG

Back Button GD400MLX65B3ST Datasheet HTML 3Page - StarPower Europe AG GD400MLX65B3ST Datasheet HTML 4Page - StarPower Europe AG GD400MLX65B3ST Datasheet HTML 5Page - StarPower Europe AG GD400MLX65B3ST Datasheet HTML 6Page - StarPower Europe AG GD400MLX65B3ST Datasheet HTML 7Page - StarPower Europe AG GD400MLX65B3ST Datasheet HTML 8Page - StarPower Europe AG GD400MLX65B3ST Datasheet HTML 9Page - StarPower Europe AG GD400MLX65B3ST Datasheet HTML 10Page - StarPower Europe AG GD400MLX65B3ST Datasheet HTML 11Page - StarPower Europe AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 11 page
background image
GD400MLX65B3ST
IGBT Module
©2020 STARPOWER Semiconductor Ltd.
6/29/2021
8/11
Preliminary
Fig 9. D1-D4 Diode Switching Loss vs. RG
Fig 10. D1-D4 Diode Transient Thermal Impedance
Fig 11. D5,D6 Diode Forward Characteristics
Fig 12. D5,D6 Diode Switching Loss vs. IF
0
2
4
6
8
0
4
8
12
16
20
24
R
G [Ω]
Erec Tj=125℃
Erec Tj=150℃
V
CC=300V
I
F=300A
V
GE=-15V
0.01
0.1
1
0.001
0.01
0.1
1
10
t [s]
Diode
i:
1
2
3
4
r
i[K/W]:
0.0163 0.0901 0.0872 0.0794
τ
i[s]:
0.01
0.02
0.05
0.1
0
100
200
300
400
500
600
700
800
0
0.5
1
1.5
2
2.5
V
F [V]
Tj=25℃
Tj=125℃
Tj=150℃
0
2
4
6
8
10
12
0
100 200 300 400 500 600 700 800
I
F [A]
Erec,Tj=125℃
Erec,Tj=150℃
V
CC=400V
R
G=3.0Ω
V
GE=-15V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com