| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
STM32U385CG Datasheet(PDF) 68 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32U385CG Datasheet(HTML) 68 Page - STMicroelectronics |
|
68 / 224 page ![]() Table 21. STM32U385xx pin/ball definitions The function availability depends on the chosen device. Pin number Alternate functions Additional functions - - - - - - - 1 B1 - - - - 1 B2 PE2 I/O FT_a - TRACECLK, TIM3_ETR, SAI1_CK1, TSC_G7_IO1, SAI1_MCLK_A, EVENTOUT - - - - - - - - 2 B2 - - - - 2 A1 PE3 I/O FT_ha - TRACED0, TIM3_CH1, OCTOSPI1_DQS, TSC_G7_IO2, SAI1_SD_B, EVENTOUT - - - - - - - - 3 B3 - - - - 3 B1 PE4 I/O FT_a - TRACED1, TIM3_CH2, SAI1_D2, TSC_G7_IO3, SAI1_FS_A, EVENTOUT WKUP1 - - - - - - - 4 D3 - - - - 4 C2 PE5 I/O FT_a - TRACED2, TIM3_CH3, SAI1_CK2, TSC_G7_IO4, SAI1_SCK_A, EVENTOUT WKUP2 - - - - - - - 5 C2 - - - - 5 D2 PE6 I/O FT_t - TRACED3, TIM3_CH4, SAI1_D1, SAI1_SD_A, EVENTOUT WKUP3, TAMP_IN3 1 1 D6 1 B1 - C9 6 C1 - 1 1 B2 6 E2 VBAT S - - - - 2 2 F6 2 B3 E7 F8 7 E3 - 2 2 A2 7 C1 PC13 I/O FT (1), (2) EVENTOUT WKUP2, RTC_TS/ RTC_OUT1, TAMP_IN1 3 3 D8 3 C1 E9 E9 8 D1 2 3 3 A1 8 D1 PC14- OSC32_IN (PC14) I/O FT_o (1), (2) EVENTOUT OSC32_IN 4 4 E7 4 C2 F8 G9 9 D2 3 4 4 B1 9 E1 PC15- OSC32_OUT (PC15) I/O FT_o (1), (2) EVENTOUT OSC32_OUT - - - - - - - 10 L10 - - - - 10 D3 VSS S - - - - - - - - - - - 11 B7 - - - - 11 C4 VDD S - - - - 5 5 F8 5 D1 G9 J9 12 E1 - 5 5 C1 12 F1 PH0-OSC_IN (PH0) I/O FT - EVENTOUT OSC_IN 6 6 G7 6 D2 H8 H8 13 E2 - 6 6 D1 13 G1 PH1- OSC_OUT (PH1) I/O FT - EVENTOUT OSC_OUT |