| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
STM32U385CG Datasheet(PDF) 73 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32U385CG Datasheet(HTML) 73 Page - STMicroelectronics |
|
73 / 224 page ![]() Pin number Alternate functions Additional functions 27 27 J1 35 E6 L1 M2 53 M11 - 27 35 F8 53 K11 PB14 I/O FT_fha - TIM1_CH2N, LPTIM3_ETR, I2C2_SDA, SPI2_MISO, I3C2_SDA, USART3_RTS/ USART3_DE, TSC_G1_IO3, TIM15_CH1, EVENTOUT - 28 28 G1 36 F7 K2 L3 54 M12 - 28 36 F7 54 K10 PB15 I/O FT_a - RTC_REFIN, TIM1_CH3N, LPTIM2_IN2, SAI1_D3, SPI2_MOSI, TSC_G1_IO4, TIM15_CH2, EVENTOUT WKUP7 - - - - - - - 55 J10 - - - - 55 K9 PD8 I/O FT - USART3_TX, EVENTOUT - - - - - - - - 56 K11 - - - - 56 K8 PD9 I/O FT - LPTIM2_IN2, USART3_RX, LPTIM3_IN1, EVENTOUT - - - - - - - - 57 L12 - - - - 57 J12 PD10 I/O FT_a - LPTIM2_CH2, USART3_CK, TSC_G6_IO1, LPTIM3_ETR, EVENTOUT - - - - - - - - 58 K12 - - - - 58 J11 PD11 I/O FT_a - I2C3_SMBA, USART3_CTS/ USART3_NSS, TSC_G6_IO2, LPTIM2_ETR, EVENTOUT ADC2_IN11 - - - - - J3 - 59 H10 - - - - 59 J10 PD12 I/O FT_fha - TIM4_CH1, I3C1_SCL, I2C3_SCL, USART3_RTS/ USART3_DE, TSC_G6_IO3, LPTIM2_IN1, EVENTOUT ADC2_IN12 - - - - - J1 - 60 J11 - - - - 60 H12 PD13 I/O FT_fha - TIM4_CH2, I3C1_SDA, I2C3_SDA, TSC_G6_IO4, LPTIM4_IN1, LPTIM2_CH1, EVENTOUT ADC2_IN13 - - - - - - - 61 J12 - - - - 61 H11 PD14 I/O FT - TIM4_CH3, LPTIM3_CH1, EVENTOUT - - - - - - - - 62 H11 - - - - 62 H10 PD15 I/O FT - TIM4_CH4, LPTIM3_CH2, EVENTOUT - - - - - - - L1 - - - - - - - - PG2 I/O FT_hs (6) SPI1_SCK(boot(5)), OCTOSPI1_IO3, EVENTOUT - - - - - - - L5 - - - - - - - - PG3 I/O FT_hs (6) SPI1_MISO(boot(5)), OCTOSPI1_IO4, EVENTOUT - - - - - - - K2 - - - - - - - - PG4 I/O FT_hs (6) SPI1_MOSI(boot(5)), OCTOSPI1_IO0, EVENTOUT - |