| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
STM32U385CG Datasheet(PDF) 76 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32U385CG Datasheet(HTML) 76 Page - STMicroelectronics |
|
76 / 224 page ![]() Pin number Alternate functions Additional functions - - - 52 B5 B4 - 79 B11 - - 52 B6 79 C10 PC11 I/O FT_ha - LPTIM3_IN1, ADF1_SDI0, OCTOSPI1_NCS, SPI3_MISO, USART3_RX(boot), UART4_RX, TSC_G3_IO3, SDMMC1_D3, EVENTOUT - - - - 53 B6 A3 - 80 C9 - - 53 C5 80 B10 PC12 I/O FT_ha - TRACED3, SPI3_MOSI, USART3_CK, UART5_TX, TSC_G3_IO4, OCTOSPI1_IO1, SDMMC1_CK, EVENTOUT - - - - - - - - 81 A11 - - - - 81 C9 PD0 I/O FT - SPI2_NSS(boot), FDCAN1_RX, EVENTOUT - - - - - - - - 82 B10 - - - - 82 B9 PD1 I/O FT - SPI2_SCK(boot), FDCAN1_TX, EVENTOUT - - - - 54 A6 C5 - 83 A10 - - 54 B5 83 C8 PD2 I/O FT_h - TRACED2, TIM3_ETR, USART3_RTS/ USART3_DE, UART5_RX, TSC_SYNC, OCTOSPI1_IO2, SDMMC1_CMD, LPTIM4_ETR, EVENTOUT - - - - - - - - 84 B9 - - - - 84 B8 PD3 I/O FT_h - SPI2_SCK, SPI2_MISO(boot), EVENTOUT - - - - - - - - 85 A9 - - - - 85 B7 PD4 I/O FT_h - SPI2_MOSI(boot), OCTOSPI1_IO4, EVENTOUT - - - - - - - - 86 A8 - - - - 86 A6 PD5 I/O FT_h - SPI2_RDY, OCTOSPI1_IO5, EVENTOUT - - - - - - - - 87 B8 - - - - 87 B6 PD6 I/O FT_h - SAI1_D1, SPI3_MOSI, OCTOSPI1_IO6, SAI1_SD_A, EVENTOUT - - - - - - - - 88 A7 - - - - 88 A5 PD7 I/O FT_h - OCTOSPI1_IO7, LPTIM4_OUT, EVENTOUT - - - - - - - C3 - - - - - - - - PG9 I/O FT_hs (6) SPI3_SCK, USART1_TX, OCTOSPI1_IO6, TIM15_CH1N, EVENTOUT - - - - - - - A3 - - - - - - - - PG10 I/O FT_hs (6) LPTIM1_IN1, SPI3_MISO, USART1_RX, OCTOSPI1_IO7, TIM15_CH1, EVENTOUT - |